công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCAN1206K10R0FSBS bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

PCAN1206K10R0FSBS Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện PCAN1206K10R0FSBS
tải về  PCAN1206K10R0FSBS tải về
kích thước tập tin   113.54 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Power Aluminum Nitride, Wraparound Surface Mount, Precision Thin Film Chip Resistor (up to 6 W)

PCAN1206K10R0FSBS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PCAN1206K10R0FSBS Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện PCAN1206K10R0FSBS
tải về  PCAN1206K10R0FSBS Click to download

kích thước tập tin   113.54 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện High Power Aluminum Nitride, Wraparound Surface Mount, Precision Thin Film Chip Resistor (up to 6 W)

PCAN1206K10R0FSBS bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


PCAN1206K10R0FSBS Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• High thermal conductivity aluminum nitride
substrate
• Power rating up to 6.0 W
• Resistance range 2  to 30.1 k
• Resistor tolerance to ± 0.1 %
• TCR to ± 25 ppm/°C
• Flame resistant UL 94 V-0
• Material categorization: for definitions of
compliance please see www.vishay.com/doc?99912
Note
* This datasheet provides information about parts that are
RoHS-compliant and / or parts that are non-RoHS-compliant. For
example, parts with lead (Pb) terminations are not RoHS-compliant.
Please see the information / tables in this datasheet for details.
APPLICATIONS
• Power supplies
• Power switching
• Braking system




Số phần tương tự - PCAN1206K10R0FSBS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
PCAN1206K10R0FSBS VISHAY-PCAN1206K10R0FSBS Datasheet
119Kb / 5P
High Power Aluminum Nitride, Wraparound Surface Mount, Precision Thin Film Chip Resistor (up to 6 W)
23-Oct-2019
More results


Mô tả tương tự - PCAN1206K10R0FSBS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
PHP VISHAY-PHP Datasheet
132Kb / 4P
High Power Thin Film Wraparound Chip Resistor
24-Feb-11
VSMP VISHAY-VSMP_10 Datasheet
393Kb / 4P
Ultra High Precision Foil Wraparound Surface Mount Chip Resistor
25-Mar-10
Y40625K00000Q0R VISHAY-Y40625K00000Q0R Datasheet
1Mb / 7P
Ultra High Precision Foil Wraparound Surface Mount Chip Resistor
20-Mar-12
PRAHT100 VISHAY-PRAHT100 Datasheet
97Kb / 4P
High Temperature (230 °C) High Precision Thin Film Wraparound Chip Resistor Arrays
20-Nov-12
PCAN VISHAY-PCAN Datasheet
94Kb / 5P
High Power Aluminum Nitride, Wraparound Surface Mount,Precision Thin Film Chip Resistor (up to 6 W)
07-Aug-14
PHP VISHAY-PHP_15 Datasheet
135Kb / 5P
High Power Thin Film Wraparound Chip Resistor
07-Aug-14
PCNM VISHAY-PCNM Datasheet
102Kb / 5P
High Power Aluminum Nitride, Wraparound Surface Mount, Precision Thin Film Non-Magnetic Chip Resistor (up to 6 W)
15-Jun-16
PHPA VISHAY-PHPA Datasheet
123Kb / 5P
High Power Thin Film Wraparound Chip Resistor AEC-Q200 Qualified
27-May-2021
RV VISHAY-RV_V01 Datasheet
103Kb / 5P
High Precision Wraparound Thin Film Chip Resistors
04-Oct-2021
logo
Stackpole Electronics, ...
RTAN SEI-RTAN Datasheet
351Kb / 6P
Tantalum Nitride Thin Film Chip Resistor
7/1/2022
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com