công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA22 bảng dữ liệu (PDF) - DAESAN ELECTRONIC CORP.

SA22 Datasheet PDF - DAESAN ELECTRONIC CORP.
tên linh kiện SA22
tải về  SA22 tải về
kích thước tập tin   1316.13 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  DAESAN [DAESAN ELECTRONIC CORP.]
Trang chủ  https://dec.co.kr/
Logo DAESAN - DAESAN ELECTRONIC CORP.
Giải thích chi tiết về linh kiện POWER 500Watts VOLTAGE 5.0 to 170 Volts

SA22 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SA22 Datasheet PDF - DAESAN ELECTRONIC CORP.

tên linh kiện SA22
tải về  SA22 Click to download

kích thước tập tin   1316.13 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  DAESAN [DAESAN ELECTRONIC CORP.]
Trang chủ  https://dec.co.kr/
Logo DAESAN - DAESAN ELECTRONIC CORP.
Giải thích chi tiết về linh kiện POWER 500Watts VOLTAGE 5.0 to 170 Volts

SA22 bảng dữ liệu (HTML) - DAESAN ELECTRONIC CORP.


SA22 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Plastic package has Underwriters Laboratory
   flammability classification 94V-0
• Glass passivated junction
• 500W peak pulse power surge capability with a 10/100μS
   waveform, repetition rate(duty cycle) : 0.01%
• Excellent clamping capability
• Low incremental surge resistance
• Very fast response time
• High temperature soldering guaranteed : 265℃ /10 seconds,
   0.375"(9.5mm) lead length, 5lbs. (2.3Kg) tension




Số phần tương tự - SA22

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SA22 PANJIT-SA22 Datasheet
169Kb / 6P
GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 500 Watt Peak Pulse Power)
logo
Won-Top Electronics
SA22 WTE-SA22 Datasheet
68Kb / 5P
500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Bytes
SA22 BYTES-SA22 Datasheet
313Kb / 4P
500 WATT PEAK POWER TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Dc Components
SA22 DCCOM-SA22 Datasheet
792Kb / 4P
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
EIC discrete Semiconduc...
SA22 EIC-SA22 Datasheet
52Kb / 4P
TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results


Mô tả tương tự - SA22

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
SA50 MCC-SA50 Datasheet
431Kb / 6P
500WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
SMCJ50 MCC-SMCJ50 Datasheet
435Kb / 8P
Transient Voltage Suppressor 5.0 to 170 Volts 1500 Watt
SA5.0 MCC-SA5.0_09 Datasheet
165Kb / 4P
500WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
SMF5.0 MCC-SMF5.0 Datasheet
289Kb / 5P
200WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
P5KE5.0 MCC-P5KE5.0_11 Datasheet
393Kb / 8P
500WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 200 VOLTS
SA5.0 MCC-SA5.0_11 Datasheet
255Kb / 4P
500WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
SMF5.0A MCC-SMF5.0A_11 Datasheet
327Kb / 5P
200WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
SMLJ5.0 MCC-SMLJ5.0_11 Datasheet
476Kb / 7P
Transient Voltage Suppressor 5.0 to 170 Volts 3000 Watt
SA20TP MCC-SA20TP Datasheet
450Kb / 6P
500WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
SA45-TP MCC-SA45-TP Datasheet
450Kb / 6P
500WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 5.0 TO 170 VOLTS
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com