công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P-0805D1001JSWS bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

P-0805D1001JSWS Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện P-0805D1001JSWS
tải về  P-0805D1001JSWS tải về
kích thước tập tin   104.15 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Commercial Thin Film Resistor, Surface Mount Chip

P-0805D1001JSWS Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
P-0805D1001JSWS Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện P-0805D1001JSWS
tải về  P-0805D1001JSWS Click to download

kích thước tập tin   104.15 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Commercial Thin Film Resistor, Surface Mount Chip

P-0805D1001JSWS bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix


P-0805D1001JSWS Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Moisture resistant (SPM) special passivation
method
• Non-standard values available
• Pre-tinned terminations over nickel barrier
(gold available)
• Very low noise and voltage coefficient
(< -35 dB, 0.1 ppm/V)
• Non-inductive
• Laser-trimmed tolerances to 0.02 %
• In-lot tracking less than 5 ppm/°C
• Epoxy bondable termination available
• Sulfur resistant (per ASTM B809-95 humid vapor test)
• Flame resistant UL 94 V-0
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




Số phần tương tự - P-0805D1001JSWS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
P-0-K-02 ETC1-P-0-K-02 Datasheet
211Kb / 1P
P-0-K-02
logo
BELIMO AIRCONTROLS (USA...
P-01RT-5B-0 BELIMO-P-01RT-5B-0 Datasheet
582Kb / 4P
Room Sensor Temperature
P-01RT-5L-0 BELIMO-P-01RT-5L-0 Datasheet
582Kb / 4P
Room Sensor Temperature
P-01RT-5M-0 BELIMO-P-01RT-5M-0 Datasheet
582Kb / 4P
Room Sensor Temperature
P-01RT-5Q-0 BELIMO-P-01RT-5Q-0 Datasheet
582Kb / 4P
Room Sensor Temperature
More results


Mô tả tương tự - P-0805D1001JSWS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
RFE international
RMT06R-10K-B25 RFE-RMT06R-10K-B25 Datasheet
76Kb / 1P
SURFACE MOUNT RMT Series: Thin Film Chip Resistor RESISTORS
logo
List of Unclassifed Man...
RG1005 ETC2-RG1005_1 Datasheet
1Mb / 3P
THIN FILM CHIP RESISTOR
logo
Vishay Siliconix
P1206E3322BBT VISHAY-P1206E3322BBT Datasheet
94Kb / 3P
Commercial Thin Film Resistor, Surface Mount Chip
27-Jun-13
PTN1206E3321BST1 VISHAY-PTN1206E3321BST1 Datasheet
93Kb / 4P
Commercial Thin Film Chip Resistor, Surface Mount Chip
07-Mar-12
PTN0805E1001BBT1 VISHAY-PTN0805E1001BBT1 Datasheet
93Kb / 4P
Commercial Thin Film Chip Resistor, Surface Mount Chip
07-Mar-12
logo
List of Unclassifed Man...
RG1608N-4121 ETC2-RG1608N-4121 Datasheet
179Kb / 3P
Thin Film Chip Resistor
RG1608P-2610 ETC2-RG1608P-2610 Datasheet
179Kb / 3P
Thin Film Chip Resistor
logo
Vishay Siliconix
PNS VISHAY-PNS Datasheet
93Kb / 3P
Commercial Thin Film Resistor, Surface Mount Chip
07-Aug-14
PTN VISHAY-PTN Datasheet
91Kb / 4P
Commercial Thin Film Chip Resistor,Surface Mount Chip
24-Aug-15
logo
Stackpole Electronics, ...
RNCF SEI-RNCF Datasheet
498Kb / 8P
Precision Thin Film Chip Resistor
7/8/2022
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com