công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

81036-650C01-RB-WH bảng dữ liệu (PDF) - 3M Electronics

81036-650C01-RB-WH Datasheet PDF - 3M Electronics
tên linh kiện 81036-650C01-RB-WH
tải về  81036-650C01-RB-WH tải về
kích thước tập tin   1623.66 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  3M [3M Electronics]
Trang chủ  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 3M™ 4-Wall, Tripolarized Header .050" × .100" Latch/Ejector, PTH & SMT Straight, PTH Right Angle

81036-650C01-RB-WH Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
81036-650C01-RB-WH Datasheet PDF - 3M Electronics

tên linh kiện 81036-650C01-RB-WH
tải về  81036-650C01-RB-WH Click to download

kích thước tập tin   1623.66 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  3M [3M Electronics]
Trang chủ  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 3M™ 4-Wall, Tripolarized Header .050" × .100" Latch/Ejector, PTH & SMT Straight, PTH Right Angle

81036-650C01-RB-WH bảng dữ liệu (HTML) - 3M Electronics


81036-650C01-RB-WH Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
■ Current Rating: 3.00 A, 1 Contact Powered
■ 2.00 A, 4 Contacts Powered
■ 0.75 A, All Contacts powered
■ Rating Conditions: EIA-364-070 Method 2, 30 degrees C maximum temperature
■ rise, 20% derated. Reference appropriate 3M Product Specifi cation for detailed
■ current derating curves.
■ Insulation Resistance: > 1 × 109 Ω at 500 VDC
■ Withstanding Voltage: 500 VRMS at Sea Level Environmental
■ Temperature Rating: -55°C to +105°C
■ Process Rating: Maximum 260°C (Profi le per J-STD-020C) Moisture Sensitivity Level: 1 (per J-STD-020C)




Số phần tương tự - 81036-650C01-RB-WH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
81036072A TI-81036072A Datasheet
357Kb / 18P
STANDARD HIGH-SPEED PAL CIRCUITS
81036072A TI2-81036072A Datasheet
833Kb / 22P
STANDARD HIGH-SPEED PAL) CIRCUITS
REVISED MARCH 1992
8103607RA TI-8103607RA Datasheet
357Kb / 18P
STANDARD HIGH-SPEED PAL CIRCUITS
8103607RA TI2-8103607RA Datasheet
833Kb / 22P
STANDARD HIGH-SPEED PAL) CIRCUITS
REVISED MARCH 1992
8103607SA TI-8103607SA Datasheet
357Kb / 18P
STANDARD HIGH-SPEED PAL CIRCUITS
More results


Mô tả tương tự - 81036-650C01-RB-WH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
3M Electronics
81068-600C04 3M-81068-600C04 Datasheet
1Mb / 8P
.050 × .100 Latch/Ejector, PTH & SMT Straight, PTH Right Angle 810 Series
14-Nov-2012
3428-1303 3M-3428-1303 Datasheet
1Mb / 6P
3M™ Three-Wall Header .100” × .100” Latch/Ejector, Straight and Right Angle
21-May-2012
3433-5005 3M-3433-5005 Datasheet
1Mb / 5P
Four-Wall Header .100" × .100" Latch/Ejector, Straight and Right Angle
2-Oct-2012
D3408-6002-AR 3M-D3408-6002-AR Datasheet
1Mb / 5P
Four-Wall Header .100” × .100” Latch/Ejector, Straight and Right Angle
21-May-2012
D3793-6202-AR 3M-D3793-6202-AR Datasheet
1Mb / 5P
100” × .100” Latch/Ejector, Straight and Right Angle
21-May-2012
N3429-630T02RB 3M-N3429-630T02RB Datasheet
1Mb / 5P
3M™ Four-Wall Header .100” × .100” Latch/Ejector, Straight, Compliant Pin
03-Apr-2013
N3408-6002RB 3M-N3408-6002RB Datasheet
1Mb / 5P
.100 × .100 Latch/Ejector, Straight and Right Angle
260
D3372-6302-AR 3M-D3372-6302-AR Datasheet
1Mb / 5P
3M™ Four-Wall Header .100” × .100” Latch/Ejector, Straight and Right Angle
21-May-2012
N3431-5203RB 3M-N3431-5203RB Datasheet
1Mb / 5P
3M™ Four-Wall Header .100" × .100" Latch/Ejector, Straight and Right Angle
2-Oct-2012
3000 3M-3000_V01 Datasheet
1Mb / 5P
100" × .100" Latch/Ejector, Straight and Right Angle
October 2, 2012
More results




Giới thiệu về 3M Electronics


3M Electronics là một bộ phận của 3M, một tập đoàn tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại St. Paul, Minnesota.

3M Electronics tập trung vào thiết kế, sản xuất và tiếp thị điện tử và các sản phẩm điện, bao gồm các giải pháp kết nối và cơ điện, các thành phần điện tử thụ động và hoạt động, và vật liệu điện tử và chất kết dính.

Công ty phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, điện tử tiêu dùng, công nghiệp và điện tử y tế.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com