công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R01DS0299EJ0100 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

R01DS0299EJ0100 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện R01DS0299EJ0100
tải về  R01DS0299EJ0100 tải về
kích thước tập tin   2864.94 Kbytes
Page   64 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 2 to 5 Series Li-ion Battery Manager

R01DS0299EJ0100 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
R01DS0299EJ0100 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R01DS0299EJ0100
tải về  R01DS0299EJ0100 Click to download

kích thước tập tin   2864.94 Kbytes
Page   64 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 2 to 5 Series Li-ion Battery Manager

R01DS0299EJ0100 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


R01DS0299EJ0100 Thông tin chi tiết sản phẩm

 Fully integrated battery management solution with battery capacity measurement and programmable protection capability.
 Supports up to 5 Li-ion or Li-Polymer battery cells in series.
 Integrated with Renesas Ultra Low Power RL78 CPU core for multi-function process
 Memory
Code flash memory: 64KB
Data flash memory (up to 100,000 erase/write cycles): 4 KB
SRAM: 5.5KB
 Clock generator
High speed on-chip oscillator: up to 32 MHz
Low speed on-chip oscillator: 32 KHz
AFE on-chip oscillator: 4.194MHz
 General Purpose I/O Ports
Total: 22 pins
CMOS input/output: 16
CMOS input: 2
High voltage input [VCC tolerance]: 1
High voltage input/output [VCC tolerance]: 1
 Serial interface
CSI (SPI): 1 channel
I2C: 1 channel
UART: 2 channels
Simplified I2C: 1 channel
 Timer
MCU 16-bit timer: 5 channels
MCU 12-bit interval timer: 1 channel
AFE timer: 2 channels
- AFE timer A: setting range: 125 ms to 64 s
- AFE timer B: setting range:30.52 us to 125 ms
 Embedded A/D converter
AFE 15-bit resolution sigma-delta A/D converter




Số phần tương tự - R01DS0299EJ0100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R01DS0207EJ0321 RENESAS-R01DS0207EJ0321 Datasheet
440Kb / 36P
True Low Power Platform (as low as 46 μA/MHz), 2.0 to 5.5V Operation, 1 to 4 Kbyte Flash for General Purpose Applications
Rev.3.21 Mar 22, 2024
R01DS0228EJ0200 RENESAS-R01DS0228EJ0200 Datasheet
1Mb / 139P
RZ/T1 Group
Rev.2.00 Jun. 30, 2025
R01DS0236EJ0100 RENESAS-R01DS0236EJ0100 Datasheet
1Mb / 90P
True Low Power Platform (as low as 66 µA/MHz), 1.6 V to 5.5 V operation, 48 to 64 Kbyte Flash, 41 DMIPS at 32 MHz, for General Purpose Applications
Jun 24, 2014
R01DS0237EJ0100 RENESAS-R01DS0237EJ0100 Datasheet
1Mb / 99P
True Low Power Platform (as low as 66 µA/MHz, and 0.57 µA for LVD), 1.6 V to 5.5 V operation, 16 to 48 Kbyte Flash, 31 DMIPS at 24 MHz, for General Purpose Applications
Jun 05, 2014
R01DS0240EJ0111 RENESAS-R01DS0240EJ0111 Datasheet
78Kb / 14P
RENESAS MCU
Feb 18, 2015
More results


Mô tả tương tự - R01DS0299EJ0100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dallas Semiconductor
DS2441 DALLAS-DS2441 Datasheet
134Kb / 29P
1-Cell Li-Ion Battery Manager
logo
Intersil Corporation
ISL94212 INTERSIL-ISL94212 Datasheet
151Kb / 2P
Multi-Cell Li-Ion Battery Manager
December 14, 2012
ISL94212INZ INTERSIL-ISL94212INZ Datasheet
2Mb / 96P
Multi-Cell Li-Ion Battery Manager
April 23, 2015
logo
Texas Instruments
BQ40Z50-R1 TI1-BQ40Z50-R1 Datasheet
3Mb / 55P
Li-Ion Battery Pack Manager
logo
Intersil Corporation
ISL78610 INTERSIL-ISL78610 Datasheet
1Mb / 98P
Multi-Cell Li-Ion Battery Manager
logo
Texas Instruments
BQ40Z80 TI1-BQ40Z80 Datasheet
1Mb / 46P
2-Series to 7-Series Li-Ion Battery Pack Manager
logo
Renesas Technology Corp
RAJ240045 RENESAS-RAJ240045_V01 Datasheet
3Mb / 60P
2 to 4 Series Li-ion Battery Manager
Feb. 23, 2018
RAJ240071 RENESAS-RAJ240071 Datasheet
5Mb / 58P
2 to 5 Series Li-ion Battery Manager
Dec. 14, 2018
RAJ240090 RENESAS-RAJ240090_V01 Datasheet
3Mb / 85P
3 to 10 Series Li-ion Battery Manager
Jan.17, 2020
RAJ240310 RENESAS-RAJ240310 Datasheet
3Mb / 65P
3 to 10 Series Li-ion Battery Manager
May 31, 2021
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com