công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T5868ST bảng dữ liệu (PDF) - TT Electronics.

T5868ST Datasheet PDF - TT Electronics.
tên linh kiện T5868ST
tải về  T5868ST tải về
kích thước tập tin   285.65 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TTELEC [TT Electronics.]
Trang chủ  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.
Giải thích chi tiết về linh kiện 24 VAC 2A INSTALLATION POWER SUPPLY

T5868ST Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
T5868ST Datasheet PDF - TT Electronics.

tên linh kiện T5868ST
tải về  T5868ST Click to download

kích thước tập tin   285.65 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TTELEC [TT Electronics.]
Trang chủ  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.
Giải thích chi tiết về linh kiện 24 VAC 2A INSTALLATION POWER SUPPLY

T5868ST bảng dữ liệu (HTML) - TT Electronics.


T5868ST Thông tin chi tiết sản phẩm

Features:
• Level VI
• Universal / Full range AC input
• Fixed AC mains lead (Bare Ends)
• Class II power (no earth)
• Small & Compact design
Description:
The TT Range of AC/DC Installation Power supplies are offered in a low profile compact enclosure with 4 mounting tabs, a fixed AC Input Cable and DC Output Cable. These highly reliable power supplies can be used in many indoor applications such as CCTV, Access control and Building Management Systems.




Số phần tương tự - T5868ST

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TT Electronics.
T5864ST TTELEC-T5864ST Datasheet
748Kb / 2P
EXTERNAL DESKTOP POWER SUPPLY 12VDC 42WATT
30/09/2021
T5865ST TTELEC-T5865ST Datasheet
467Kb / 2P
EXTERNAL DESKTOP POWER SUPPLY 12VDC 142WATT
30/09/2021
T5866ST TTELEC-T5866ST Datasheet
420Kb / 2P
INTERCHANGEABLE WALL PLUG POWER SUPPLY 5VDC 5WATT
12/12/2022
T5867ST TTELEC-T5867ST Datasheet
285Kb / 2P
24VAC 0.75A INSTALLATION POWER SUPPLY
04/11/2019
T5869ST TTELEC-T5869ST Datasheet
258Kb / 2P
24 VAC 3A INSTALLATION POWER SUPPLY
04/11/2019
More results


Mô tả tương tự - T5868ST

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tumbler Technologies + ...
TMPC-300-1U TRUMPOWER-TMPC-300-1U Datasheet
27Kb / 1P
300W PC Power Supply for 1U Installation
TMPC-350-1U TRUMPOWER-TMPC-350-1U Datasheet
27Kb / 1P
350W PC Power Supply for 1U Installation
logo
List of Unclassifed Man...
701895-24C ETC2-701895-24C Datasheet
259Kb / 1P
24 VDC Power Supply
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
750-602 WAGO-750-602 Datasheet
469Kb / 11P
Power Supply; 24 VDC
750-617 WAGO-750-617 Datasheet
372Kb / 9P
Power Supply; 24 VAC; fuse holder
753-602 WAGO-753-602 Datasheet
379Kb / 10P
Power Supply; 24 VDC
787-974 WAGO-787-974 Datasheet
282Kb / 7P
Transformer power supply; Input voltage: 230 VAC; Output voltage: 12 ??24 VAC
787-976 WAGO-787-976 Datasheet
274Kb / 7P
Transformer power supply; Input voltage: 230 VAC; Output voltage: 12 ??24 VAC
logo
SparkFun Electronics
TOL-11296 SPARKFUN-TOL-11296 Datasheet
102Kb / 1P
Power Supply - 12V/5V (2A)
12/1/2015
logo
NHP Electrical Engineer...
1769-PB2 NHP-1769-PB2 Datasheet
627Kb / 1P
COMPACTLOGIX 2A POWER SUPPLY 24V DC
8 June 2023,
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com