công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R06PF0104EJ0100 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

R06PF0104EJ0100 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện R06PF0104EJ0100
tải về  R06PF0104EJ0100 tải về
kích thước tập tin   223.2 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Analog-PLL For Frequency Multiplying

R06PF0104EJ0100 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
R06PF0104EJ0100 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R06PF0104EJ0100
tải về  R06PF0104EJ0100 Click to download

kích thước tập tin   223.2 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Analog-PLL For Frequency Multiplying

R06PF0104EJ0100 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


R06PF0104EJ0100 Thông tin chi tiết sản phẩm

▪ Including Loop-filter
▪ VCO operating range : 2500MHz - 5000MHz
▪ Output frequency range : 1250MHz - 2500MHz
▪ Input frequency range : 12MHz - 320MHz
▪ Multiplying (Output freq. / PFD freq.) : 64 - 127
▪ Divider
7bit feedback divider and 3bit input divider
▪ Power-down Mode
▪ Multiple outputs with post-divider
▪ Power-on sequence is constraint-free
▪ STBY sequence is constraint-free




Số phần tương tự - R06PF0104EJ0100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R06PF0100EJ0100 RENESAS-R06PF0100EJ0100 Datasheet
210Kb / 1P
Analog-PLL For Frequency Multiplying
2024.9
R06PF0101EJ0100 RENESAS-R06PF0101EJ0100 Datasheet
228Kb / 1P
Analog-PLL For Spread Spectrum Clock
2024.9
R06PF0102EJ0100 RENESAS-R06PF0102EJ0100 Datasheet
223Kb / 1P
Analog-PLL For Skew adjust
2024.9
R06PF0103EJ0100 RENESAS-R06PF0103EJ0100 Datasheet
223Kb / 1P
Analog-PLL For Frequency Multiplying
2024.9
R06PF0105EJ0100 RENESAS-R06PF0105EJ0100 Datasheet
232Kb / 1P
Analog-PLL For Spread Spectrum Clock
2024.9
More results


Mô tả tương tự - R06PF0104EJ0100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU2611A ROHM-BU2611A Datasheet
73Kb / 4P
PLL frequency synthesizer for tuners
BU2614 ROHM-BU2614 Datasheet
132Kb / 9P
PLL frequency synthesizer for tuners
BU2616F ROHM-BU2616F Datasheet
108Kb / 5P
PLL frequency synthesizer for tuners
logo
Samsung semiconductor
KS8808 SAMSUNG-KS8808 Datasheet
158Kb / 10P
PLL FREQUENCY SHNTHESIZER FOR PAGER
KS8808A SAMSUNG-KS8808A Datasheet
185Kb / 12P
PLL FREQUENCY SHNTHESIZER FOR PAGER
S5T8808A SAMSUNG-S5T8808A Datasheet
109Kb / 12P
PLL FREQUENCY SHNTHESIZER FOR PAGER
logo
Sanyo Semicon Device
LC7020AK SANYO-LC7020AK Datasheet
484Kb / 22P
Controller for PLL Frequency Synthesizer
LC7020AT SANYO-LC7020AT Datasheet
480Kb / 21P
Controller for PLL Frequency Synthesizer?
logo
Data Delay Devices, Inc...
FMU-3 DATADELAY-FMU-3 Datasheet
111Kb / 1P
FREQUENCY MULTIPLYING UNIT
logo
Cypress Semiconductor
MB90960 CYPRESS-MB90960 Datasheet
633Kb / 57P
Built-in PLL clock frequency multiplying circuit
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com