công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATS-CPX070070006-208-C3 bảng dữ liệu (PDF) - Advanced Thermal Solutions, Inc.

ATS-CPX070070006-208-C3 Datasheet PDF - Advanced Thermal Solutions, Inc.
tên linh kiện ATS-CPX070070006-208-C3
tải về  ATS-CPX070070006-208-C3 tải về
kích thước tập tin   147.14 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  ATS2 [Advanced Thermal Solutions, Inc.]
Trang chủ  https://www.qats.com/
Logo ATS2 - Advanced Thermal Solutions, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện push PIN™ HS,COARSE-PITCH,XCUT,HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE ANODIZED,T412

ATS-CPX070070006-208-C3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ATS-CPX070070006-208-C3 Datasheet PDF - Advanced Thermal Solutions, Inc.

tên linh kiện ATS-CPX070070006-208-C3
tải về  ATS-CPX070070006-208-C3 Click to download

kích thước tập tin   147.14 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  ATS2 [Advanced Thermal Solutions, Inc.]
Trang chủ  https://www.qats.com/
Logo ATS2 - Advanced Thermal Solutions, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện push PIN™ HS,COARSE-PITCH,XCUT,HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE ANODIZED,T412

ATS-CPX070070006-208-C3 bảng dữ liệu (HTML) - Advanced Thermal Solutions, Inc.


ATS-CPX070070006-208-C3 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
Quick Attachment – Push pins feature a flexible barb at the end designed to
engage with pre-drilled holes in a PCB.
Compression Springs add the necessary force to hold the assembly together
for secure attachment. Select from over 21 different springs to achieve
precise force required.
Push Pin Material available in brass or plastic in 10 sizes ranging from 9-
20mm in length. Stainless steel hardware kit available for more secure
attachment. Visit www.qats.com for available options.
Heat Sinks Designed for All Airflow Conditions. Select from over 112 fine
pitch HS designed for high velocity air flows and 98 course pitch HS
designed for low velocity air flow conditions.
Pre-assembled with phase-changing material for increased thermal
performance. Double-sided thermal tape and no TIM options available to
meet application-specific requirements.
Lightweight, aluminum HS extruded from AL6063 provide optimal heat
transfer with a blue anodized finish.
All components are RoHS and REACH compliant.
Industry standard hole pattern. Recommended through hole size is 3.175mm




Số phần tương tự - ATS-CPX070070006-208-C3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Thermal Soluti...
ATS-CPX070070006-208-C2 ATS2-ATS-CPX070070006-208-C2 Datasheet
147Kb / 1P
push PIN™ HS,COARSE-PITCH,XCUT,HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE ANODIZED,T766
More results


Mô tả tương tự - ATS-CPX070070006-208-C3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Thermal Soluti...
ATS-FPX060060015-23-C3-R0 ATS-ATS-FPX060060015-23-C3-R0 Datasheet
147Kb / 1P
push PIN HS,FINE-PITCH,XCUT,HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE ANODIZED,T412
R2-0917
ATS-FPX060060020-24-C3-R0 ATS-ATS-FPX060060020-24-C3-R0 Datasheet
147Kb / 1P
push PIN HS,FINE-PITCH,XCUT,HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE ANODIZED,T412
R2-0917
ATS-FPX070070010-26-C3-R0 ATS2-ATS-FPX070070010-26-C3-R0 Datasheet
147Kb / 1P
push PIN??HS,FINE-PITCH,XCUT,HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE ANODIZED,T412
ATS-CPX070070012 ATS2-ATS-CPX070070012 Datasheet
147Kb / 1P
push PIN??HS,COARSE-PITCH,XCUT,HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE ANODIZED,T412
ATS-CPX070070010 ATS2-ATS-CPX070070010 Datasheet
147Kb / 1P
push PIN??HS,COARSE-PITCH,XCUT,HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE ANODIZED,T412
ATS-CPX070070006 ATS2-ATS-CPX070070006 Datasheet
147Kb / 1P
push PIN??HS,COARSE-PITCH,XCUT,HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE ANODIZED,T412
ATS-FPX070070015 ATS2-ATS-FPX070070015 Datasheet
147Kb / 1P
push PIN??HS,FINE-PITCH,XCUT,HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE ANODIZED,T412
ATS-FPX060060025 ATS2-ATS-FPX060060025 Datasheet
147Kb / 1P
push PIN??HS,FINE-PITCH,XCUT,HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE ANODIZED,T412
ATS-CPX060060025 ATS2-ATS-CPX060060025 Datasheet
146Kb / 1P
push PIN™ HS,COARSE-PITCH,XCUT,HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE ANODIZED,T412
ATS-FPX054054013 ATS2-ATS-FPX054054013 Datasheet
146Kb / 1P
push PIN™ HS,SUPER FINE-PITCH,XCUT,HOLE PATTERN:4-CORNER,BLUE ANODIZED,T412
More results




Giới thiệu về Advanced Thermal Solutions, Inc.


Advanced Thermal Solutions, Inc (ATS) là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý nhiệt cho nhiều ngành công nghiệp bao gồm điện tử, viễn thông và thiết bị y tế.

Công ty được thành lập vào năm 2003 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts, Hoa Kỳ.

ATS cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vật liệu giao diện nhiệt, tản nhiệt, quạt và các giải pháp làm mát khác.

Công ty được biết đến với chuyên môn về quản lý nhiệt, đổi mới và các sản phẩm chất lượng cao.

ATS làm việc chặt chẽ với khách hàng để cung cấp các giải pháp quản lý nhiệt tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com