công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTLC1155RGPL bảng dữ liệu (PDF) - Coherent Corp

FTLC1155RGPL Datasheet PDF - Coherent Corp
tên linh kiện FTLC1155RGPL
tải về  FTLC1155RGPL tải về
kích thước tập tin   453.57 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  COHERENT [Coherent Corp]
Trang chủ  https://www.coherent.com/
Logo COHERENT - Coherent Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 2km 100G CWDM4 QSFP28 Optical Transceiver Module

FTLC1155RGPL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FTLC1155RGPL Datasheet PDF - Coherent Corp

tên linh kiện FTLC1155RGPL
tải về  FTLC1155RGPL Click to download

kích thước tập tin   453.57 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  COHERENT [Coherent Corp]
Trang chủ  https://www.coherent.com/
Logo COHERENT - Coherent Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 2km 100G CWDM4 QSFP28 Optical Transceiver Module

FTLC1155RGPL bảng dữ liệu (HTML) - Coherent Corp


FTLC1155RGPL Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
• Hot-pluggable QSFP28 form factor
• Supports 103.1Gb/s aggregate bit rate
• Power dissipation < 3.5W
• RoHS-6 compliant
• Commercial case temperature range of 0°C to +70°C
• Adaptive CTLE
• Single 3.3V power supply
• Loss budget of 5 dB on up to 2 km of Single Mode Fiber
(SMF) [withKR4 FEC]
• 4x25Gb/s CWDM transmitter
• 4x25G retimed electrical interface
• Duplex LC receptacles
• I2C management interface

APPLICATIONS
• 100G CWDM4 applications with FEC




Số phần tương tự - FTLC1155RGPL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Coherent Corp
FTLC1155RGPL3 COHERENT-FTLC1155RGPL3 Datasheet
426Kb / 9P
2km 100G CWDM4 QSFP28 Optical Transceiver Module
FTLC1155RGPL4 COHERENT-FTLC1155RGPL4 Datasheet
426Kb / 9P
2km 100G CWDM4 QSFP28 Optical Transceiver Module
FTLC1155RGPL6 COHERENT-FTLC1155RGPL6 Datasheet
477Kb / 7P
500m 100G CWDM4 Lite QSFP28 Optical Transceiver Module
FTLC1155RGPLC COHERENT-FTLC1155RGPLC Datasheet
439Kb / 8P
10km 100G eCWDM4 QSFP28 Optical Transceiver Module 4WDM-10
FTLC1155RGPLD COHERENT-FTLC1155RGPLD Datasheet
437Kb / 9P
10km 100G eCWDM4 QSFP28 Optical Transceiver Module 4WDM-10
More results


Mô tả tương tự - FTLC1155RGPL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Finisar Corporation.
FTLC1151SDPL FINISAR-FTLC1151SDPL Datasheet
672Kb / 8P
10km Multi-rate 100G QSFP28 Optical Transceiver Module
FTLC1152RGPL FINISAR-FTLC1152RGPL Datasheet
546Kb / 7P
100G CWDM4 QSFP28 Optical Transceiver Module
FTLC9551REPM FINISAR-FTLC9551REPM Datasheet
483Kb / 7P
100m Parallel MMF 100G QSFP28 Optical Transceiver
FCBN425QE1CXX FINISAR-FCBN425QE1CXX Datasheet
473Kb / 7P
100G Quadwire짰 QSFP28 Active Optical Cable
FTLC9152RGPL FINISAR-FTLC9152RGPL Datasheet
347Kb / 7P
100m 100G QSFP28 SWDM4 Optical Transceiver
logo
Bel Fuse Inc.
STA-100G-CWDM4 BEL-STA-100G-CWDM4 Datasheet
1Mb / 7P
Stratos 100G Transceivers QSFP28 100G CWDM4 2km Transceiver
logo
Finisar Corporation.
FTLC9558REPM FINISAR-FTLC9558REPM Datasheet
344Kb / 7P
100m Parallel MMF 100G QSFP28 Optical Transceiver
logo
ATGBICS by Approved Tec...
AOC-QSFP28-100G-15M-C ATGBICS-AOC-QSFP28-100G-15M-C Datasheet
637Kb / 10P
AOC-QSFP28-100G-15M Dell Compatible Active Optical Cable 100G QSFP28 (15m)
logo
List of Unclassifed Man...
QSFP28 ETC-QSFP28 Datasheet
746Kb / 5P
100m Parallel MMF 100G SR4 QSFP28 Optical Transceiver
logo
TE Connectivity Ltd
2368650 TEC-2368650 Datasheet
279Kb / 4P
100G QSFP28 Active Optical Cable
23 AUGUST 2022 Rev B
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com