công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SLG46583VTR bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

SLG46583VTR Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện SLG46583VTR
tải về  SLG46583VTR tải về
kích thước tập tin   2603.39 Kbytes
Page   202 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and LDOs

SLG46583VTR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SLG46583VTR Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện SLG46583VTR
tải về  SLG46583VTR Click to download

kích thước tập tin   2603.39 Kbytes
Page   202 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and LDOs

SLG46583VTR bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


SLG46583VTR Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Programmable Asynchronous State Machine
• Logic & Mixed Signal Circuits
• Highly Versatile Macrocells
• Read Back Protection (Read Lock)
• Four 150 mA LDO Regulators (SLG46580)
• Two 300 mA LDO Regulators (SLG46582)
• One 600 mA LDO Regulators (SLG46583)
• I2C Interface
• 2.5 V (±8 %) to 5 V (±10 %) Supply
• Operating Temperature Range: -40 °C to 85 °C
• RoHS Compliant / Halogen-Free
• 20-pin STQFN: 2 x 3 x 0.55 mm, 0.4 mm pitch




Số phần tương tự - SLG46583VTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
SLG46583VTR RENESAS-SLG46583VTR Datasheet
2Mb / 204P
GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and LDOs
March 3, 2023
More results


Mô tả tương tự - SLG46583VTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Dialog Semiconductor
SLG46534 DIALOG-SLG46534 Datasheet
1Mb / 172P
GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine
SLG46535 DIALOG-SLG46535 Datasheet
1Mb / 185P
GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and Dual Supply
SLG46585 DIALOG-SLG46585 Datasheet
4Mb / 210P
GreenPAK Programmable Mixed-Signal Matrix with Asynchronous State Machine, LDOs, and DC/DC Converter
logo
Renesas Technology Corp
SLG46531 RENESAS-SLG46531 Datasheet
2Mb / 171P
GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine
November 14, 2018
SLG46534 RENESAS-SLG46534 Datasheet
2Mb / 177P
GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine
March 3, 2023
SLG46537 RENESAS-SLG46537 Datasheet
3Mb / 197P
GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine
March 3, 2023
SLG46538 RENESAS-SLG46538 Datasheet
3Mb / 209P
GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and DualSupply
March 9, 2023
SLG46580 RENESAS-SLG46580 Datasheet
2Mb / 204P
GreenPAK Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and LDOs
March 3, 2023
SLG46585 RENESAS-SLG46585 Datasheet
4Mb / 211P
GreenPAK Programmable Mixed-Signal Matrix with Asynchronous State Machine, LDOs, and DC/DC Converter
3-Mar-2023
SLG46880 RENESAS-SLG46880 Datasheet
4Mb / 354P
GreenPAK Programmable Mixed-Signal Matrix with Asynchronous State Machine and Dual Supply
1-Mar-2023
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com