công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F1764-I/MLSQTP bảng dữ liệu (PDF) - Microchip Technology

PIC16F1764-I/MLSQTP Datasheet PDF - Microchip Technology
tên linh kiện PIC16F1764-I/MLSQTP
tải về  PIC16F1764-I/MLSQTP tải về
kích thước tập tin   11153.86 Kbytes
Page   564 Pages
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện 14/20-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers

PIC16F1764-I/MLSQTP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
PIC16F1764-I/MLSQTP Datasheet PDF - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F1764-I/MLSQTP
tải về  PIC16F1764-I/MLSQTP Click to download

kích thước tập tin   11153.86 Kbytes
Page   564 Pages
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện 14/20-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers

PIC16F1764-I/MLSQTP bảng dữ liệu (HTML) - Microchip Technology


PIC16F1764-I/MLSQTP Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The PIC16(L)F1764/5/8/9 family offers intelligent analog with digital peripherals to create up to two independent closedloop channels. These 14 and 20-pin devices enable the ability to interconnect the on-chip peripherals to create custom functions specific to each application; helping simplify the implementation of a complex control system and give designers the flexibility to innovate.

Core Features
• C Compiler Optimized RISC Architecture
• Only 49 Instructions
• Operating Speed:
- DC – 32 MHz clock input
- 125 ns minimum instruction cycle
• Interrupt Capability
• 16-Level Deep Hardware Stack
• Up to Four 8-Bit Timers
• Up to Three 16-Bit Timers
• Power-on Reset (POR)
• Configurable Power-up Timer (PWRT)
• Brown-out Reset (BOR) with Selectable Trip Point
• Extended Watchdog Timer (EWDT):
- Low-power 31 kHz WDT
- Software-selectable prescaler
- Software-selectable enable




Số phần tương tự - PIC16F1764-I/MLSQTP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
PIC16F1764 MICROCHIP-PIC16F1764 Datasheet
7Mb / 563P
14/20-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers
10/25/17
More results


Mô tả tương tự - PIC16F1764-I/MLSQTP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
PIC12F508 MICROCHIP-PIC12F508 Datasheet
1Mb / 98P
8/14-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers
2004
PIC12F508 MICROCHIP-PIC12F508_07 Datasheet
1Mb / 100P
8/14-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers
2007
PIC12F508 MICROCHIP-PIC12F508_09 Datasheet
1Mb / 110P
8/14-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers
2009
PIC16LF1503 MICROCHIP-PIC16LF1503 Datasheet
3Mb / 340P
14-Pin Flash, 8-Bit Microcontrollers
2011
PIC12F529T48A MICROCHIP-PIC12F529T48A Datasheet
981Kb / 98P
14-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers
11/29/11
PIC16F1503-I-MG MICROCHIP-PIC16F1503-I-MG Datasheet
3Mb / 340P
14-Pin Flash, 8-Bit Microcontrollers
08/02/11
PIC12F509-I MICROCHIP-PIC12F509-I Datasheet
1Mb / 110P
8/14-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers
03/26/09
PIC16LF1503-I MICROCHIP-PIC16LF1503-I Datasheet
3Mb / 340P
14-Pin Flash, 8-Bit Microcontrollers
08/02/11
PIC12F510-I MICROCHIP-PIC12F510-I Datasheet
1Mb / 124P
8/14-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers
10/05/07
PIC16F1764 MICROCHIP-PIC16F1764 Datasheet
7Mb / 563P
14/20-Pin, 8-Bit Flash Microcontrollers
10/25/17
More results




Giới thiệu về Microchip Technology


Microchip Technology là một công ty bán dẫn của Mỹ được thành lập vào năm 1989.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm vi điều khiển, tương tự, bộ nhớ và bảo mật cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Microchip là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn về thiết kế năng lượng thấp và tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng.
Công ty cũng cung cấp các công cụ và phần mềm phát triển để giúp khách hàng thiết kế và nguyên mẫu sản phẩm của họ.
Microchip có hoạt động tại hơn 70 quốc gia và các sản phẩm của nó được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com