công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SCR553RHZG bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

2SCR553RHZG Datasheet PDF - Rohm
tên linh kiện 2SCR553RHZG
tải về  2SCR553RHZG tải về
kích thước tập tin   1630.14 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện NPN 2.0A 50V Middle Power Transistor

2SCR553RHZG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SCR553RHZG Datasheet PDF - Rohm

tên linh kiện 2SCR553RHZG
tải về  2SCR553RHZG Click to download

kích thước tập tin   1630.14 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện NPN 2.0A 50V Middle Power Transistor

2SCR553RHZG bảng dữ liệu (HTML) - Rohm


2SCR553RHZG Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
1)Suitable for Middle Power Driver
2)Complementary PNP Types:2SAR553R HZG
3)Low VCE(sat)
VCE(sat)=350mV(Max.) (IC/IB=700mA/35mA)
4) AEC-Q101 Qualified

Application
LOW FREQUENCY AMPLIFIER, HIGH SPEED SWITCHING




Số phần tương tự - 2SCR553RHZG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR553P ROHM-2SCR553P Datasheet
234Kb / 5P
Midium Power Transistors (50V / 2A)
2SCR553P ROHM-2SCR553P Datasheet
344Kb / 7P
NPN 2.0A 50V Middle Power Transistor
2SCR553P5 ROHM-2SCR553P5 Datasheet
1Mb / 9P
Midium Power Transistors (50V / 2A)
2SCR553PFRA ROHM-2SCR553PFRA Datasheet
1Mb / 8P
Middle Power Transistor (50V / 2A)
2SCR553PT100 ROHM-2SCR553PT100 Datasheet
344Kb / 7P
NPN 2.0A 50V Middle Power Transistor
More results


Mô tả tương tự - 2SCR553RHZG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR553PT100 ROHM-2SCR553PT100 Datasheet
344Kb / 7P
NPN 2.0A 50V Middle Power Transistor
2SCR573D ROHM-2SCR573D Datasheet
800Kb / 7P
NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor
2SCR574D ROHM-2SCR574D Datasheet
803Kb / 7P
NPN 2.0A 80V Middle Power Transistor
2SCR574DA07 ROHM-2SCR574DA07 Datasheet
799Kb / 7P
NPN 2.0A 80V Middle Power Transistor
2SAR553P ROHM-2SAR553P Datasheet
358Kb / 7P
PNP -2.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR553R ROHM-2SAR553R Datasheet
1Mb / 9P
PNP -2.0A -50V Middle Power Transistor
2SCR512R ROHM-2SCR512R Datasheet
1Mb / 7P
NPN 2.0A 30V Middle Power Transistor
2SCR512RHZG ROHM-2SCR512RHZG Datasheet
1Mb / 9P
NPN 2.0A 30V Middle Power Transistor
20190325 - Rev.001
2SCR513RHZG ROHM-2SCR513RHZG Datasheet
1Mb / 9P
NPN 1.0A 50V Middle Power Transistor
20181211 - Rev.001
2SCR573DFHG ROHM-2SCR573DFHG Datasheet
1Mb / 8P
NPN 3.0A 50V Middle Power Transistor
20161012 - Rev.004
More results




Giới thiệu về Rohm


Rohm Semiconductor là một công ty bán dẫn Nhật Bản được thành lập vào năm 1958.

Công ty chuyên thiết kế và sản xuất một loạt các sản phẩm bao gồm quản lý năng lượng, thiết bị năng lượng, và các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp.

Các sản phẩm của Rohm được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như điện tử tiêu dùng, ô tô, công nghiệp và viễn thông.

Công ty được biết đến với sự tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng và chuyên môn về thiết kế năng lượng thấp.

RoHM có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và là một trong những công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com