công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HS201 bảng dữ liệu (PDF) - Sensata Technologies, Inc.

HS201 Datasheet PDF - Sensata Technologies, Inc.
tên linh kiện HS201
tải về  HS201 tải về
kích thước tập tin   188.57 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  SENSATA [Sensata Technologies, Inc.]
Trang chủ  https://www.sensata.com/
Logo SENSATA - Sensata Technologies, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện DIN RAIL OR PANEL MOUNT HEAT SINKS

HS201 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
HS201 Datasheet PDF - Sensata Technologies, Inc.

tên linh kiện HS201
tải về  HS201 Click to download

kích thước tập tin   188.57 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  SENSATA [Sensata Technologies, Inc.]
Trang chủ  https://www.sensata.com/
Logo SENSATA - Sensata Technologies, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện DIN RAIL OR PANEL MOUNT HEAT SINKS

HS201 bảng dữ liệu (HTML) - Sensata Technologies, Inc.


HS201 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• 2.0°C/W Thermal resistance
• Suitable for 1 single or dual SSR
• DIN rail or panel mounting




Số phần tương tự - HS201

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Crydom Inc.,
HS201 CRYDOM-HS201 Datasheet
338Kb / 2P
DIN Rail Adapter fits Standard 35mm DIN Rail
HS201 CRYDOM-HS201 Datasheet
234Kb / 1P
HK1 contains 2 SSR mounting screws 8-32 x 3/8
HS201 CRYDOM-HS201 Datasheet
557Kb / 4P
Panel Mount
logo
Sensata Technologies, I...
HS201 SENSATA-HS201 Datasheet
2Mb / 7P
PANEL MOUNT SOLID STATE RELAYS
Rev. 03/28/2025
HS201 SENSATA-HS201 Datasheet
620Kb / 7P
POWERPLUS DC SERIES | 100 VDC
07/09/2024 Rev. B
More results


Mô tả tương tự - HS201

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Picker Components
SK4104Z-F PICKER-SK4104Z-F Datasheet
66Kb / 1P
8 Pin Miniature Socket for Din Rail or Panel Mount
SK4104 PICKER-SK4104 Datasheet
66Kb / 1P
14 Pin Miniature Socket for Din Rail or Panel Mount
SC113-2C PICKER-SC113-2C Datasheet
104Kb / 1P
8 Pin Midget Socket for Din Rail or Panel Mount
SC118-4C PICKER-SC118-4C Datasheet
94Kb / 1P
14 Pin Miniature Socket for Din Rail or Panel Mount
logo
Altech corporation
WMRBU ALTECH-WMRBU Datasheet
304Kb / 2P
DIN Rail, Panel Mount or Wall Mount
logo
List of Unclassifed Man...
SRN4-C ETC2-SRN4-C Datasheet
135Kb / 2P
Panel mount or 35mm Din Rail (EN50022)
BMXXBP0800 ETC-BMXXBP0800 Datasheet
72Kb / 1P
panel, plate or DIN rail mounting
BMXXBP1200 ETC-BMXXBP1200 Datasheet
67Kb / 1P
panel, plate or DIN rail mounting
logo
Bud Industries, Inc.
DB-4713 BUD-DB-4713 Datasheet
89Kb / 1P
DIN RAIL / PANEL MOUNT BOX
logo
TE Connectivity Ltd
RM-8 TEC-RM-8 Datasheet
293Kb / 3P
Chassis or DIN rail mount
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com