công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LT Q994 bảng dữ liệu (PDF) - OSRAM GmbH

LT Q994 Datasheet PDF - OSRAM GmbH
tên linh kiện LT Q994
tải về  LT Q994 tải về
kích thước tập tin   986.22 Kbytes
Page   21 Pages
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH
Giải thích chi tiết về linh kiện Chip LED 0805

LT Q994 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LT Q994 Datasheet PDF - OSRAM GmbH

tên linh kiện LT Q994
tải về  LT Q994 Click to download

kích thước tập tin   986.22 Kbytes
Page   21 Pages
nhà sản xuất  OSRAM [OSRAM GmbH]
Trang chủ  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH
Giải thích chi tiết về linh kiện Chip LED 0805

LT Q994 bảng dữ liệu (HTML) - OSRAM GmbH


LT Q994 Thông tin chi tiết sản phẩm

Applications
- Electronic Equipment
- Gaming, Amusement, Gambling

Features:
- Package: SMT package 0805, colorless diffused resin
- Chip technology: GaAsP
- Typ. Radiation: 150°
- Color: λdom = 570 nm (● green)
- Optical efficacy: 2.5 lm/W
- Corrosion Robustness Class: 3B
- ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)




Số phần tương tự - LT Q994

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ams-OSRAM AG
LT Q99G.01-R2T1-25-1 AMSOSRAM-LT Q99G.01-R2T1-25-1 Datasheet
1Mb / 23P
Chip LED 0603
2025-07-29
More results


Mô tả tương tự - LT Q994

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Everlight Electronics C...
17-21-GHC-YR1S2-3T EVERLIGHT-17-21-GHC-YR1S2-3T Datasheet
158Kb / 10P
0805 Package Chip LED
logo
TAITRON Components Inco...
TSP2-QF2012A3 TAITRON-TSP2-QF2012A3 Datasheet
317Kb / 7P
0805 PACKAGE CHIP LED
TSP2-XF2012A3 TAITRON-TSP2-XF2012A3 Datasheet
314Kb / 7P
0805 PACKAGE CHIP LED
logo
Everlight Electronics C...
17-21-G6C-FM1N2B-3T EVERLIGHT-17-21-G6C-FM1N2B-3T Datasheet
214Kb / 10P
0805 Package Chip LED
17-21-GPC-A0L1M2B0E-3T-AM EVERLIGHT-17-21-GPC-A0L1M2B0E-3T-AM Datasheet
205Kb / 12P
0805 Package Chip LED
17-21-R7C-A0N1P2B0C-3T-AM EVERLIGHT-17-21-R7C-A0N1P2B0C-3T-AM Datasheet
262Kb / 12P
0805 Package Chip LED
17-21-Y2C-A0L1M2V0B-3T-AM EVERLIGHT-17-21-Y2C-A0L1M2V0B-3T-AM Datasheet
234Kb / 13P
0805 Package Chip LED
17-21-GPC-A0N1M2B0E-3T-AM EVERLIGHT-17-21-GPC-A0N1M2B0E-3T-AM Datasheet
205Kb / 12P
0805 Package Chip LED
EAIST2012A2 EVERLIGHT-EAIST2012A2 Datasheet
444Kb / 9P
0805 Package Chip LED
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
17-21-GPC-A0N1M2B0E-3T-AM TO-GRACE-17-21-GPC-A0N1M2B0E-3T-AM Datasheet
571Kb / 12P
0805 Package Chip LED
More results




Giới thiệu về OSRAM GmbH


Osram GmbH là một công ty công nghệ chiếu sáng toàn cầu hàng đầu có trụ sở tại Munich, Đức.
Nó được thành lập vào năm 1919 và cung cấp một loạt các giải pháp chiếu sáng cho các ngành công nghiệp khác nhau như ô tô, giải trí, kiến ​​trúc và ánh sáng chung.
Các sản phẩm của Osram bao gồm bóng đèn truyền thống, đèn LED, thiết bị điều khiển điện tử và hệ thống chiếu sáng kỹ thuật số.
Công ty hoạt động trên toàn cầu, với sự hiện diện tại hơn 140 quốc gia và sử dụng hơn 26.000 người trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com