công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TQP4M0008 bảng dữ liệu (PDF) - Qorvo, Inc

TQP4M0008 Datasheet PDF - Qorvo, Inc
tên linh kiện TQP4M0008
tải về  TQP4M0008 tải về
kích thước tập tin   286.44 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  QORVO [Qorvo, Inc]
Trang chủ  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Loss Reflective SPDT Switch

TQP4M0008 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TQP4M0008 Datasheet PDF - Qorvo, Inc

tên linh kiện TQP4M0008
tải về  TQP4M0008 Click to download

kích thước tập tin   286.44 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  QORVO [Qorvo, Inc]
Trang chủ  https://www.qorvo.com/
Logo QORVO - Qorvo, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Low Loss Reflective SPDT Switch

TQP4M0008 bảng dữ liệu (HTML) - Qorvo, Inc


TQP4M0008 Thông tin chi tiết sản phẩm

Key Features
• General Purpose
• Broadband: 100 – 6000 MHz
• Low Insertion Loss: 0.3 dB at 1 GHz
• High Input IP3: +56 dBm at 1 GHz
• CMOS Compatible Dual Voltage Control
• Lead Free, RoHS Compliant SMT Package

Applications
• WLAN
• Cellular Infrastructure
• Test and Measurement
• Smart Energy
• UHF/VHF
• LMR
• General Purpose Broadband Wireless




Số phần tương tự - TQP4M0008

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TriQuint Semiconductor
TQP4M0008 TRIQUINT-TQP4M0008 Datasheet
217Kb / 7P
Low Loss Reflective SPDT Switch
TQP4M0008-PCB TRIQUINT-TQP4M0008-PCB Datasheet
217Kb / 7P
Low Loss Reflective SPDT Switch
TQP4M0008 TRIQUINT-TQP4M0008_15 Datasheet
217Kb / 7P
Low Loss Reflective SPDT Switch
More results


Mô tả tương tự - TQP4M0008

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
United Monolithic Semic...
CHS2190A UMS-CHS2190A Datasheet
71Kb / 4P
50-60GHz Reflective SPDT Switch
logo
Skyworks Solutions Inc.
AS002R2-12 SKYWORKS-AS002R2-12 Datasheet
425Kb / 2P
GaAs IC SPDT Low Loss Switch Reflective DC-2.5 GHz
logo
Filtronic Compound Semi...
FMS2001 FILTRONIC-FMS2001 Datasheet
395Kb / 3P
Low Loss SPDT Reflective pHEMT MMIC Switch
FMS2001QFN FILTRONIC-FMS2001QFN Datasheet
155Kb / 4P
SPDT Reflective pHEMT MMIC Switch
logo
Skyworks Solutions Inc.
AS004L2-11 SKYWORKS-AS004L2-11 Datasheet
33Kb / 2P
GaAs IC SPDT Low Loss Switch Reflective DC-4 GHz
AS002R2-12 SKYWORKS-AS002R2-12_06 Datasheet
150Kb / 4P
GaAs IC SPDT Low-Loss Reflective Switch 300 kHz-2.5 GHz
logo
Microsemi Corporation
GG72030 MICROSEMI-GG72030 Datasheet
90Kb / 2P
REFLECTIVE SPDT SWITCH MODULES
logo
Peregrine Semiconductor
PE4250 PSEMI-PE4250_14 Datasheet
808Kb / 9P
Reflective SPDT RF Switch
logo
TriQuint Semiconductor
TQP4M0008 TRIQUINT-TQP4M0008_15 Datasheet
217Kb / 7P
Low Loss Reflective SPDT Switch
TQP4M0011 TRIQUINT-TQP4M0011_15 Datasheet
486Kb / 6P
Low Loss SP3T Reflective Switch
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com