công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MT47H128M4 bảng dữ liệu (PDF) - Micron Technology

MT47H128M4 Datasheet PDF - Micron Technology
tên linh kiện MT47H128M4
tải về  MT47H128M4 tải về
kích thước tập tin   2161.8 Kbytes
Page   135 Pages
nhà sản xuất  MICRON [Micron Technology]
Trang chủ  http://www.micron.com
Logo MICRON - Micron Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện DDR2 SDRAM

MT47H128M4 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MT47H128M4 Datasheet PDF - Micron Technology

tên linh kiện MT47H128M4
tải về  MT47H128M4 Click to download

kích thước tập tin   2161.8 Kbytes
Page   135 Pages
nhà sản xuất  MICRON [Micron Technology]
Trang chủ  http://www.micron.com
Logo MICRON - Micron Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện DDR2 SDRAM

MT47H128M4 bảng dữ liệu (HTML) - Micron Technology


MT47H128M4 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• VDD = 1.8V ±0.1V, VDDQ = 1.8V ±0.1V
• JEDEC-standard 1.8V I/O (SSTL_18-compatible)
• Differential data strobe (DQS, DQS#) option
• 4n-bit prefetch architecture
• Duplicate output strobe (RDQS) option for x8
• DLL to align DQ and DQS transitions with CK
• 4 internal banks for concurrent operation
• Programmable CAS latency (CL)
• Posted CAS additive latency (AL)
• WRITE latency = READ latency - 1 t
CK
• Selectable burst lengths: 4 or 8
• Adjustable data-output drive strength
• 64ms, 8192-cycle refresh
• On-die termination (ODT)
• Industrial temperature (IT) option
• RoHS-compliant
• Supports JEDEC clock jitter specification

Options1
• Configuration
– 128 Meg x 4 (32 Meg x 4 x 4 banks)
– 64 Meg x 8 (16 Meg x 8 x 4 banks)
– 32 Meg x 16 (8 Meg x 16 x 4 banks)
• FBGA package (Pb-free) – x16
– 84-ball FBGA (8mm x 12.5mm) Rev. G
– 84-ball FBGA (8mm x 12.5mm) Rev. H
• FBGA package (Pb-free) – x4, x8
– 60-ball FBGA (8mm x 10mm) Rev. G
– 60-ball FBGA (8mm x 10mm) Rev. H
• FBGA package (lead solder) – x16
– 84-ball FBGA (8mm x 12.5mm) Rev. G
• FBGA package (lead solder) – x4, x8
– 60-ball FBGA (8mm x 10mm) Rev. G
• Timing – cycle time
– 1.875ns @ CL = 7 (DDR2-1066)
– 2.5ns @ CL = 5 (DDR2-800)
– 3.0ns @ CL = 5 (DDR2-667)
• Self refresh
– Standard None
– Low-power L
• Operating temperature
– Commercial (0°C ื TC ื +85°C)2
– Industrial (–40°C ื TC ื +95°C;
–40°C ื TA ื +85°C)
• Revision




Số phần tương tự - MT47H128M4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micron Technology
MT47H128M4 MICRON-MT47H128M4 Datasheet
2Mb / 135P
512Mb: x4, x8, x16 DDR2 SDRAM
Rev. Z 09/18
MT47H128M4CF-187E IT:G MICRON-MT47H128M4CF-187E IT:G Datasheet
2Mb / 135P
512Mb: x4, x8, x16 DDR2 SDRAM
Rev. Z 09/18
MT47H128M4CF-187E IT:H MICRON-MT47H128M4CF-187E IT:H Datasheet
2Mb / 135P
512Mb: x4, x8, x16 DDR2 SDRAM
Rev. Z 09/18
MT47H128M4CF-187E L:G MICRON-MT47H128M4CF-187E L:G Datasheet
2Mb / 135P
512Mb: x4, x8, x16 DDR2 SDRAM
Rev. Z 09/18
MT47H128M4CF-187E L:H MICRON-MT47H128M4CF-187E L:H Datasheet
2Mb / 135P
512Mb: x4, x8, x16 DDR2 SDRAM
Rev. Z 09/18
More results


Mô tả tương tự - MT47H128M4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hynix Semiconductor
HY5PS12421F HYNIX-HY5PS12421F Datasheet
623Kb / 35P
512Mb DDR2 SDRAM
HY5PS12421FP HYNIX-HY5PS12421FP Datasheet
622Kb / 35P
512Mb DDR2 SDRAM
H5PS5162FFR-C HYNIX-H5PS5162FFR-C Datasheet
530Kb / 39P
512Mb DDR2 SDRAM
HY5PS12421AFP HYNIX-HY5PS12421AFP Datasheet
1Mb / 37P
512Mb DDR2 SDRAM
logo
Micron Technology
MT47H256M4 MICRON-MT47H256M4 Datasheet
9Mb / 131P
DDR2 SDRAM
MT47H64M16BT-37EA MICRON-MT47H64M16BT-37EA Datasheet
9Mb / 134P
DDR2 SDRAM
MT47H32M16HR-25E MICRON-MT47H32M16HR-25E Datasheet
9Mb / 132P
DDR2 SDRAM
logo
Hynix Semiconductor
H5PS1G83JFR HYNIX-H5PS1G83JFR Datasheet
1Mb / 62P
1Gb DDR2 SDRAM
logo
Micron Technology
MT47H1G4 MICRON-MT47H1G4 Datasheet
333Kb / 12P
DDR2 SDRAM
MT4HTF1664AY MICRON-MT4HTF1664AY Datasheet
368Kb / 19P
DDR2 SDRAM UDIMM
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com