công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL3X071 bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

TL3X071 Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện TL3X071
tải về  TL3X071 tải về
kích thước tập tin   179.86 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS

TL3X071 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TL3X071 Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện TL3X071
tải về  TL3X071 Click to download

kích thước tập tin   179.86 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS

TL3X071 bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


TL3X071 Thông tin chi tiết sản phẩm

Wide Gain-Bandwidth Product . . . 4.5 MHz
High Slew Rate . . . 13 V/μs
Fast Settling Time . . . 1.1 μs to 0.1%
Wide-Range Single-Supply Operation
4 V to 44 V
Wide Input Common-Mode Range Includes
Ground (VCC−)
Low Total Harmonic Distortion . . . 0.02%
Low Input Offset Voltage . . . 3 mV Max
(A Suffix)
Large Output Voltage Swing
−14.7 V to 14 V (With ±15-V Supplies)
Large Capacitance Drive Capability
10,000 pF
Excellent Phase Margin . . . 60°
Excellent Gain Margin . . . 12 dB
Output Short-Circuit Protection




Số phần tương tự - TL3X071

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL3X071 TI-TL3X071 Datasheet
109Kb / 8P
HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL3X071 TI1-TL3X071 Datasheet
108Kb / 6P
HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL3X071A TI-TL3X071A Datasheet
109Kb / 8P
HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL3X071A TI1-TL3X071A Datasheet
108Kb / 6P
HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL3X071 TI1-TL3X071_08 Datasheet
108Kb / 6P
HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Mô tả tương tự - TL3X071

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL3472 TI-TL3472 Datasheet
68Kb / 5P
HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIER
TL3X071 TI-TL3X071 Datasheet
109Kb / 8P
HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Unisonic Technologies
UTCMC34072 UTC-UTCMC34072 Datasheet
86Kb / 3P
HIGH SLEW RATE, WIDE BANDWIDTH, SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
TL3474 TI-TL3474 Datasheet
359Kb / 15P
HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL3474 TI-TL3474_07 Datasheet
505Kb / 17P
HIGH-SLEW-RATE,SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL3472 TI-TL3472_08 Datasheet
384Kb / 12P
HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIER
TL33071 TI1-TL33071 Datasheet
108Kb / 6P
HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL3472QDRQ1 TI-TL3472QDRQ1 Datasheet
161Kb / 8P
HIGH-SLEW-RATE SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIER
TL3X071 TI1-TL3X071_08 Datasheet
108Kb / 6P
HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Motorola, Inc
MC35071 MOTOROLA-MC35071 Datasheet
1,009Kb / 16P
High Slew Rate, Wide Bandwidth Single Supply Operational Amplifiers
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com