công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74CB3Q3253 bảng dữ liệu (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

74CB3Q3253 Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
tên linh kiện 74CB3Q3253
tải về  74CB3Q3253 tải về
kích thước tập tin   219.44 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual 1-of-4 FET multiplexer/demultiplexer with charge pump

74CB3Q3253 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
74CB3Q3253 Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74CB3Q3253
tải về  74CB3Q3253 Click to download

kích thước tập tin   219.44 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Giải thích chi tiết về linh kiện Dual 1-of-4 FET multiplexer/demultiplexer with charge pump

74CB3Q3253 bảng dữ liệu (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


74CB3Q3253 Thông tin chi tiết sản phẩm

General description
The 74CB3Q3253 is a dual high-bandwidth single-pole, quad-throw FET bus switch.
Each switch features a select input (Sn) and an output enable input (nOE). The switch
is disabled when the nOE input is HIGH. An internal charge-pump increases the
gate voltage of the NMOS pass transistor. The result is improved RON and RON(flat)
performance and the ability to switch 5 V signals when VCC = 3.3 V.

Features and benefits
• Wide supply voltage range from 2.3 V to 3.6 V
• Overvoltage switching on switch ports:
– 0 V to 5 V switching with VCC = 2.5 V
– 0 V to 5 V switching with VCC = 3.3 V
• Switch voltage accepts signals up to 5.5 V
• 4 Ω (typical) ON resistance
• 3.5 pF (typical) OFF-state capacitance
• High bandwidth 0.5 GHz (maximum)
• Low input/output capacitance minimizes loading and signal distortion
• Fast switching frequency fmax = 20 MHz (maximum)
• Low power consumption ICC = 0.4 mA (typical)
• Control inputs can be driven by TTL or 5 V/3.3 V CMOS outputs
• IOFF supports partial power-down mode operation
• Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78E Class II Level A
• ESD protection:
– HBM ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2012 Class 2 exceeds 2 kV
– CDM JESD22-C101F exceeds 1000 V
• Specified from -40 °C to +85 °C

Applications
• Communication infrastructure
• Bus isolation
• Memory interleaving
• Sensor multiplexing




Số phần tương tự - 74CB3Q3253

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74CB3Q3253 NEXPERIA-74CB3Q3253 Datasheet
220Kb / 17P
Dual 1-of-4 FET multiplexer/demultiplexer with charge pump
74CB3Q3253BQ NEXPERIA-74CB3Q3253BQ Datasheet
220Kb / 17P
Dual 1-of-4 FET multiplexer/demultiplexer with charge pump
74CB3Q3253BQX NEXPERIA-74CB3Q3253BQX Datasheet
220Kb / 17P
Dual 1-of-4 FET multiplexer/demultiplexer with charge pump
logo
Texas Instruments
74CB3Q3253DBQRE4 TI-74CB3Q3253DBQRE4 Datasheet
641Kb / 19P
DUAL 1-OF-4 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER 2.5-V/3.3-V LOW-VOLTAGE HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
74CB3Q3253DBQRE4 TI-74CB3Q3253DBQRE4 Datasheet
699Kb / 20P
DUAL 1-OF-4 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER 2.5-V/3.3-V LOW-VOLTAGE HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
More results


Mô tả tương tự - 74CB3Q3253

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74CBT3253 TI-SN74CBT3253 Datasheet
571Kb / 14P
DUAL 1-OF-4 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
CBT3253 PHILIPS-CBT3253 Datasheet
98Kb / 12P
Dual 1-of-4 FET multiplexer/demultiplexer
2002 Nov 04
logo
Texas Instruments
SN74CB3Q3253 TI-SN74CB3Q3253 Datasheet
338Kb / 13P
DUAL 1 OF 4 FET MULTIPLEXER/ DEMULTIPLEXER
SN74CBT3253 TI-SN74CBT3253_07 Datasheet
721Kb / 16P
DUAL 1-OF-4 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MB3253FT TOSHIBA-TC7MB3253FT Datasheet
129Kb / 8P
Dual 1-of-4 FET Multiplexer/Demultiplexer
logo
Texas Instruments
74CB3T3253DGVRE4 TI-74CB3T3253DGVRE4 Datasheet
709Kb / 19P
DUAL 1-OF-4 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Nexperia B.V. All right...
74CB3Q3253 NEXPERIA-74CB3Q3253 Datasheet
220Kb / 17P
Dual 1-of-4 FET multiplexer/demultiplexer with charge pump
74CB3Q3257 NEXPERIA-74CB3Q3257 Datasheet
218Kb / 17P
4-bit 1-of-2 FET multiplexer/demultiplexer with charge pump
74CB3Q3257-Q100 NEXPERIA-74CB3Q3257-Q100 Datasheet
217Kb / 13P
4-bit 1-of-2 FET multiplexer/demultiplexer with charge pump
Rev. 1 - 20 February 2019
CBT3253 NEXPERIA-CBT3253 Datasheet
226Kb / 11P
Dual 1-of-4 FET multiplexer/demultiplexer
Rev. 4 - 23 March 2021
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com