công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL71040MEV1Z bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

ISL71040MEV1Z Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện ISL71040MEV1Z
tải về  ISL71040MEV1Z tải về
kích thước tập tin   527.73 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 100V, 60A Enhancement Mode GaN Power Transistor

ISL71040MEV1Z Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ISL71040MEV1Z Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL71040MEV1Z
tải về  ISL71040MEV1Z Click to download

kích thước tập tin   527.73 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 100V, 60A Enhancement Mode GaN Power Transistor

ISL71040MEV1Z bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


ISL71040MEV1Z Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
▪ Very low rDS(ON) 5mΩ (typical)
▪ Ultra low total gate charge 14nC (typical)
▪ SEE hardness (see SEE report for details)
• SEL/SEB LETTH (VDS = 100V, VGS = 0V):
86MeV•cm2/mg(Si)
▪ ISL70023SEH radiation accepting testing
• High dose rate (50-300rad(Si)/s): 100krad(Si)
• Low dose rate (0.01rad(Si)/s): 75krad(Si)
▪ ISL73023SEH radiation accepting testing
• Low dose rate (0.01rad(Si)/s): 75krad(Si)
▪ Ultra small hermetically sealed 4 Ld Surface Mount
Device (SMD) package
• Package area: 42mm2
▪ Full military-temperature range operation
• TA = -55°C to +125°C
• TJ = -55°C to +150°C
▪ Qualified to Renesas Rad Hard GaN FET
Screening and QCI Flow (R34TB0003EU)
• All screening and QCI is in accordance with
MIL-PRF-38535L Class-V




Số phần tương tự - ISL71040MEV1Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISL71040MEV1Z RENESAS-ISL71040MEV1Z Datasheet
564Kb / 13P
100V, 60A Enhancement Mode GaN Power Transistor
May 4, 2022
ISL71040MEV1Z RENESAS-ISL71040MEV1Z Datasheet
768Kb / 24P
Radiation Tolerant Low-Side GaN FET Driver
Dec 15, 2022
ISL71040MEV1Z RENESAS-ISL71040MEV1Z Datasheet
788Kb / 23P
Radiation Tolerant Low-Side GaN FET Driver
Oct 3, 2024
More results


Mô tả tương tự - ISL71040MEV1Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
UTT60N10 UTC-UTT60N10 Datasheet
129Kb / 3P
60A, 100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET TRANSISTOR
logo
Jiangsu Donghai Semicon...
B60N10 WXDH-B60N10 Datasheet
719Kb / 10P
60A 100V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
E60N10 WXDH-E60N10 Datasheet
714Kb / 10P
60A 100V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
F60N10 WXDH-F60N10 Datasheet
715Kb / 10P
60A 100V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
I60N10 WXDH-I60N10 Datasheet
714Kb / 10P
60A 100V N-channel Enhancement Mode Power MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
ISL70023SEH RENESAS-ISL70023SEH Datasheet
564Kb / 13P
100V, 60A Enhancement Mode GaN Power Transistor
May 4, 2022
logo
Rohm
GNP1070TC-Z ROHM-GNP1070TC-Z Datasheet
1Mb / 12P
GaN Enhancement Mode Power Transistor
2023.04.18 - Rev.005
GNP1150TCA-Z ROHM-GNP1150TCA-Z Datasheet
1Mb / 12P
GaN Enhancement Mode Power Transistor
2023.04.18 - Rev.005
logo
GaN Systems Inc.
GS61004B GAN-GS61004B Datasheet
849Kb / 14P
100V enhancement mode GaN transistor
Rev. 180419
logo
Rohm
GNE1008TB ROHM-GNE1008TB Datasheet
1Mb / 6P
GaN Enhancement Mode Power Transistor
26.Jun.2023 Rev.003
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com