công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BG17A bảng dữ liệu (PDF) - BeRex Corporation

BG17A Datasheet PDF - BeRex Corporation
tên linh kiện BG17A_V01
tải về  BG17A tải về
kích thước tập tin   1122.37 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  BEREX [BeRex Corporation]
Trang chủ  http://www.berex.com
Logo BEREX - BeRex Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 5-4000 MHz Cascadable InGaP HBT Gain Block

BG17A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
BG17A Datasheet PDF - BeRex Corporation

tên linh kiện BG17A_V01
tải về  BG17A Click to download

kích thước tập tin   1122.37 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  BEREX [BeRex Corporation]
Trang chủ  http://www.berex.com
Logo BEREX - BeRex Corporation
Giải thích chi tiết về linh kiện 5-4000 MHz Cascadable InGaP HBT Gain Block

BG17A bảng dữ liệu (HTML) - BeRex Corporation


BG17A Thông tin chi tiết sản phẩm

Device Features
• OIP3 = 33.0 dBm @ 1900 MHz
• Gain = 17.0 dB @ 1900 MHz
• Output P1 dB = 19.2 dBm @ 1900 MHz
• Patented temperature compensation
• RoHS2-compliant SOT-89 SMT package

Product Description
BeRex’s BG17A is a high performance InGaP/GaAs HBT MMIC amplifier, internally matched to 50 Ohms and uses a patented temperature compensation circuit to provide stable current over the operating temperature range without the need for external components. The BG17A is designed for high linearity gain block applications that require excellent gain flatness. It is packaged in a RoHS2-compliant with SOT-89 surface mount package.

Applications
• Base station Infrastructure/RFID
• Commercial/Industrial/Military wireless system




Số phần tương tự - BG17A_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BeRex Corporation
BG17A BEREX-BG17A_15 Datasheet
1Mb / 9P
5-4000 MHz Cascadable InGaP HBT Gain Block
BG17A BEREX-BG17A_18 Datasheet
1Mb / 9P
5-4000 MHz Cascadable InGaP HBT Gain Block
More results


Mô tả tương tự - BG17A_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BeRex Corporation
BG18A BEREX-BG18A_14 Datasheet
1Mb / 10P
5-4000 MHz Cascadable InGaP HBT Gain Block
BG18B BEREX-BG18B_15 Datasheet
1Mb / 10P
5-4000 MHz Cascadable InGaP HBT Gain Block
BG18C BEREX-BG18C_14 Datasheet
1Mb / 10P
5-4000 MHz Cascadable InGaP HBT Gain Block
BG18D BEREX-BG18D_14 Datasheet
1Mb / 9P
5-4000 MHz Cascadable InGaP HBT Gain Block
BG16C BEREX-BG16C_18 Datasheet
1Mb / 9P
5-4000 MHz Cascadable InGaP HBT Gain Block
BG17A BEREX-BG17A_18 Datasheet
1Mb / 9P
5-4000 MHz Cascadable InGaP HBT Gain Block
BG17C BEREX-BG17C_18 Datasheet
1Mb / 9P
5-4000 MHz Cascadable InGaP HBT Gain Block
BG18B BEREX-BG18B_18 Datasheet
1Mb / 10P
5-4000 MHz Cascadable InGaP HBT Gain Block
BG18C BEREX-BG18C_18 Datasheet
1Mb / 10P
5-4000 MHz Cascadable InGaP HBT Gain Block
BG13B BEREX-BG13B_18 Datasheet
972Kb / 10P
5-4000 MHz Cascadable InGaP HBT Gain Block
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com