công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL71840SEHVX bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

ISL71840SEHVX Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện ISL71840SEHVX
tải về  ISL71840SEHVX tải về
kích thước tập tin   1351.39 Kbytes
Page   29 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Radiation Hardened 30V 16-Channel Analog Multiplexer

ISL71840SEHVX Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ISL71840SEHVX Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL71840SEHVX
tải về  ISL71840SEHVX Click to download

kích thước tập tin   1351.39 Kbytes
Page   29 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Radiation Hardened 30V 16-Channel Analog Multiplexer

ISL71840SEHVX bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


ISL71840SEHVX Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• DLA SMD #5962-15219
• Fabricated using P6SOI process technology
- Provides latch-up immunity
• ESD protection 8kV (HBM)
• Rail-to-rail operation
• Overvoltage protection
• Low rON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<500Ω (typical)
• Flexible split rail operation
- Positive supply above GND (V+) . . . . . . . +10.8V to +16.5V
- Negative supply below GND (V-) . . . . . . . . -10.8V to -16.5V
• Adjustable logic threshold control with VREF pin
• Cold sparing capable (from ground). . . . . . . . . . . . . . . . .±25V
• Analog overvoltage range (from ground). . . . . . . . . . . . .±35V
• Off switch leakage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100nA (maximum)
• Transition times (tR, tF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500ns (typical)
• Break-before-make switching
• Grounded metal lid (internally connected)
• Operating temperature range. . . . . . . . . . . .-55°C to +125°C
• Radiation acceptance testing
- High dose rate (50-300rad(Si)/s). . . . . . . . . . . 100krad(Si)
- Low dose rate (0.01rad(Si)/s) . . . . . . . . . . . . . 100krad(Si)
NOTE: Product capability established by initial characterization. All
subsequent lots are assurance tested to 50krad (0.01rad(Si)/s)
wafer-by-wafer.
• SEE hardness (see SEE report for details)
- SEB LETTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.4MeV•cm2/mg




Số phần tương tự - ISL71840SEHVX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL71840SEHVX INTERSIL-ISL71840SEHVX Datasheet
1Mb / 27P
Radiation Hardened 30V 16-Channel Analog Multiplexer
June 9, 2016
logo
Renesas Technology Corp
ISL71840SEHVX RENESAS-ISL71840SEHVX Datasheet
1Mb / 28P
Radiation Hardened 30V 16-Channel Analog Multiplexer
Oct 24, 2022
More results


Mô tả tương tự - ISL71840SEHVX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
HS-0506RH INTERSIL-HS-0506RH Datasheet
1Mb / 14P
Radiation Hardened Single 16/Differential 8 Channel CMOS Analog Multiplexer
September 1997
ISL73840SEH INTERSIL-ISL73840SEH Datasheet
1Mb / 23P
Radiation Tolerant 30V 16-Channel Analog Multiplexer
ISL71831SEH INTERSIL-ISL71831SEH Datasheet
1Mb / 21P
Radiation Hardened 5V 32-Channel Analog Multiplexer
November 18, 2016
ISL71840SEH INTERSIL-ISL71840SEH Datasheet
1Mb / 27P
Radiation Hardened 30V 16-Channel Analog Multiplexer
June 9, 2016
ISL71841SEH INTERSIL-ISL71841SEH Datasheet
991Kb / 29P
Radiation Hardened 30V 32-Channel Analog Multiplexer
June 3, 2016
logo
Renesas Technology Corp
ISL71831SEH RENESAS-ISL71831SEH Datasheet
2Mb / 22P
Radiation Hardened 5V 32-Channel Analog Multiplexer
Dec 8, 2022
ISL71840SEH RENESAS-ISL71840SEH Datasheet
1Mb / 28P
Radiation Hardened 30V 16-Channel Analog Multiplexer
Oct 24, 2022
ISL71841SEH RENESAS-ISL71841SEH Datasheet
1Mb / 30P
Radiation Hardened 30V 32-Channel Analog Multiplexer
Feb 23, 2018
ISL73840SEH RENESAS-ISL73840SEH Datasheet
1Mb / 24P
Radiation Tolerant 30V 16-Channel Analog Multiplexer
Feb 23, 2018
ISL73841SEH RENESAS-ISL73841SEH Datasheet
1Mb / 24P
Radiation Tolerant 30V 32-Channel Analog Multiplexer
Feb 23, 2018
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com