công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TUSB1146-Q1 bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

TUSB1146-Q1 Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện TUSB1146-Q1
tải về  TUSB1146-Q1 tải về
kích thước tập tin   3543.97 Kbytes
Page   69 Pages
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện TUSB1146-Q1 Automotive DisplayPort™ Alt Mode Over USB Type-C® Source 10Gbps Linear Redriver Crosspoint Switch

TUSB1146-Q1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TUSB1146-Q1 Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện TUSB1146-Q1
tải về  TUSB1146-Q1 Click to download

kích thước tập tin   3543.97 Kbytes
Page   69 Pages
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện TUSB1146-Q1 Automotive DisplayPort™ Alt Mode Over USB Type-C® Source 10Gbps Linear Redriver Crosspoint Switch

TUSB1146-Q1 bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


TUSB1146-Q1 Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• AEC-Q100 qualified for automotive applications
– Temperature: –40°C to 105°C, TA
• USB Type-C® crosspoint switch supporting
– USB 3.2 + 2 DisplayPort™ Lanes
– 4 DisplayPort™ Lanes
• USB 3.2 x1 up to 10Gbps
• VESA® DisplayPort™ 2.1 up to 10Gbps
• Supports D_DFP pin assignments C, D, and E
• Choice between adaptive or fixed equalization for
USB DFP receivers.
• Linear and limited redriver supported on UFP
transmitter
• Limited redriver option offers both TX voltage
swing and TX equalization control
– 4 levels of TX voltage swing from 800mVpp up
to 1100mVpp
– TX pre-shoot and de-emphasis
• Ultra-low-power architecture
• Up to 12dB equalization at 5.0GHz
• Transparent to DisplayPort™ link training
• Configuration through GPIO or I2C
• Hot-plug capable
• 5mm × 7mm, 0.5mm pitch VQFN package

2 Applications
• Rear seat entertainment
• Automotive head unit
• Automotive infotainment and cluster

3 Description
The TUSB1146-Q1 is a VESA® DisplayPort™ Alt
Mode over USB Type-C® redriving switch that
supports USB 3.2 data rates up to 10Gbps and
DisplayPort™ 2.1 up to 10Gbps for downstream
facing port (host). The device is used for
configurations C, D, and E from the VESA®
DisplayPort™ Alt Mode over USB Type-C® standard.
This protocol-agnostic linear redriver is also capable
of supporting other USB Type-C® Alt Mode interfaces
such as HDMI® Alt Mode.
The TUSB1146-Q1 also incorporates an adaptive
receiver equalization (AEQ) feature that can
automatically find the best ISI compensation setting
between the USB device and the TUSB1146-Q1.
The AEQ finds the best setting to help improve the
interoperability between a USB host and USB device.
The TUSB1146-Q1 operates on a single 3.3V supply
and comes in an Automotive Grade 2 temperature
range.




Số phần tương tự - TUSB1146-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TUSB1146-Q1 TI2-TUSB1146-Q1 Datasheet
1Mb / 68P
TUSB1146 USB Type-C™ DisplayPort™ Alt Mode 10-Gbps Linear Redriver Crosspoint Switch
APRIL 2020
More results


Mô tả tương tự - TUSB1146-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TUSB546-DCI TI1-TUSB546-DCI Datasheet
1Mb / 48P
USB Type-C DP ALT Mode Linear Redriver Crosspoint Switch
TUSB1046-DCI TI1-TUSB1046-DCI Datasheet
1Mb / 48P
USB Type-C DisplayPort ALT Mode 10 Gbps Linear Redriver Crosspoint Switch
TUSB546A-DCI TI1-TUSB546A-DCI Datasheet
1Mb / 47P
USB Type-C DP ALT Mode Linear Redriver Crosspoint Switch
TUSB1046A-DCI TI1-TUSB1046A-DCI Datasheet
1Mb / 46P
USB Type-C DisplayPort ALT Mode 10-Gbps Linear Redriver Crosspoint Switch
TUSB546A-DCI TI1-TUSB546A-DCI_17 Datasheet
1Mb / 49P
USB Type-C DP ALT Mode Linear Redriver Crosspoint Switch
TUSB564 TI1-TUSB564 Datasheet
1Mb / 45P
USB TYPE-C DP Alt Mode 8.1 Gbps Sink-Side Linear Redriver Crosspoint Switch
TUSB1046A-DCI TI1-TUSB1046A-DCI_17 Datasheet
1Mb / 48P
USB Type-C DisplayPort ALT Mode 10-Gbps Linear Redriver Crosspoint Switch
TUSB1064 TI1-TUSB1064 Datasheet
1Mb / 48P
USB TYPE-C DP Alt Mode 10 Gbps Sink-Side Linear Redriver Crosspoint Switch
TUSB1064 TI1-TUSB1064_18 Datasheet
2Mb / 50P
USB TYPE-C DP Alt Mode 10 Gbps Sink-Side Linear Redriver Crosspoint Switch
TUSB1146 TI1-TUSB1146 Datasheet
1Mb / 66P
TUSB1146 USB Type-C??DisplayPort??Alt Mode 10-Gbps Linear Redriver Crosspoint Switch
More results




Giới thiệu về Texas Instruments


Texas Cụ (TI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế và sản xuất các sản phẩm bán dẫn và công nghệ máy tính.

Nó được thành lập vào năm 1930 và có trụ sở tại Dallas, Texas.

TI là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và tín hiệu số (DSP), cũng như các bộ xử lý nhúng và các sản phẩm vi điều khiển khác.

Công ty phục vụ khách hàng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.

Danh mục sản phẩm của TI bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, IC quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và giải pháp kết nối không dây, trong số những người khác.

TI cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và có một lịch sử lâu dài về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng của mình.

Tập trung vào tính bền vững và hiệu quả năng lượng, TI được dành riêng để tạo ra tác động tích cực đến thế giới thông qua công nghệ và sản phẩm của nó.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com