công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1628348 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1628348 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1628348
tải về  1628348 tải về
kích thước tập tin   735.9 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M2,5ESBK01 - AC charging cable

1628348 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1628348 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1628348
tải về  1628348 Click to download

kích thước tập tin   735.9 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M2,5ESBK01 - AC charging cable

1628348 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1628348 Thông tin chi tiết sản phẩm

CHARX connect comfort, Type 2, Mobile AC charging cable, 20 A permanent, 480 V AC, with
vehicle charging connector and infrastructure charging plug, cable: 5 m, black, straight, with
protective cap, housing: black, gray, PHOENIX CONTACT logo, IEC 62196-2, for charging
electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via type 2 vehicle charging inlets




Số phần tương tự - 1628348

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
162834 FESTO-162834 Datasheet
84Kb / 1P
Precision pressure regulator
3/23/22
More results


Mô tả tương tự - 1628348

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1628201 PHOENIX-1628201 Datasheet
384Kb / 8P
AC charging cable - EV-T2G3PC-3AC32A-10M6,0ESBK01
1247578 PHOENIX-1247578 Datasheet
386Kb / 9P
AC charging cable - EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M2,5ESYE11
1623506 PHOENIX-1623506 Datasheet
451Kb / 10P
AC charging cable - EV-T2G3PC-1AC20A-4,0M2,5ESBK01
1623508 PHOENIX-1623508 Datasheet
450Kb / 9P
AC charging cable - EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5ESBK01
1627133 PHOENIX-1627133 Datasheet
427Kb / 10P
AC charging cable - EV-T2G3PC-1AC32A-4,0M6,0EHBK01
1628041 PHOENIX-1628041 Datasheet
452Kb / 10P
AC charging cable - EV-T2G3PC-1AC20A-6,0M2,5ESBK01
1627604 PHOENIX-1627604 Datasheet
382Kb / 8P
AC charging cable - EV-GBG3PC-3AC16A-5,0M2,5ESBK01
1404567 PHOENIX-1404567 Datasheet
151Kb / 9P
AC charging cable - EV-T2M3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK00
09/11/2020
1623509 PHOENIX-1623509 Datasheet
162Kb / 9P
AC charging cable - EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0ESBK01
09/11/2020
1627692 PHOENIX-1627692 Datasheet
162Kb / 9P
AC charging cable - EV-T2G3PC-3AC32A-5,0M6,0ESBK01
09/11/2020
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com