công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

9080001 bảng dữ liệu (PDF) - Theben AG

9080001 Datasheet PDF - Theben AG
tên linh kiện 9080001
tải về  9080001 tải về
kích thước tập tin   1145.44 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  THEBEN [Theben AG]
Trang chủ  www.theben.de
Logo THEBEN - Theben AG
Giải thích chi tiết về linh kiện Presence and motion detectors Wall installation indoor

9080001 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
9080001 Datasheet PDF - Theben AG

tên linh kiện 9080001
tải về  9080001 Click to download

kích thước tập tin   1145.44 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  THEBEN [Theben AG]
Trang chủ  www.theben.de
Logo THEBEN - Theben AG
Giải thích chi tiết về linh kiện Presence and motion detectors Wall installation indoor

9080001 bảng dữ liệu (HTML) - Theben AG


9080001 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
- Passive infrared presence detector for wall mounting flush-mounted
- Rectangular detection area 170°, 14 x 17 m (238 m2) at 1.2 m mounting height
- 2 channels light and 2 channels HVAC
- Switching or constant light control with stand-by functionality (orientation light)
- Dimmable lighting in switching mode with and without daylight influence
- Simple adjustment of brightness measurement
- Short-time presence
- Selectable control speed
- Aura function
- Scene functionality
- Integrated orientation light (white)
- Integrated temperature sensor
- Acoustic function
- 2 binary inputs
- 6 logic channels (AND, OR, XOR)
- KNX Data-Secure
- Operation as fully or semi-automatic possible
- Integrated, freely parameterisable push-button (can be deactivated)
- Manual override via external KNX push-button possible
- One directional brightness measurement (mixed light measurement)
- Teach-in function
- Locking functions
- HVAC channel without brightness influence
- Switch-on delay and follow-up time of HVAC channel adjustable
- Extension of the detection range by master/slave or master/master switching
- Detection sensitivity adjustable
- Test mode for checking function and detection range
- Settings via ETS software (full range of functions)
- Limited setting options with app/universal remote control theSenda B
- Limited setting possibilities with service remote control theSenda P
- With Theben cover frame




Số phần tương tự - 9080001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Theben AG
9080001 THEBEN-9080001 Datasheet
880Kb / 4P
KNX Presence and motion detectors
23/11/2024
9080001 THEBEN-9080001 Datasheet
1Mb / 4P
Presence and motion detectors Wall installation indoor
23/11/2024
9080001 THEBEN-9080001 Datasheet
767Kb / 4P
Smart Home Push buttons / Motion detectors
2/04/2025
9080001 THEBEN-9080001 Datasheet
963Kb / 4P
Smart Home Tastsensoren/ Bewegungsmelder
22.11.2024
9080001 THEBEN-9080001 Datasheet
831Kb / 4P
Smart Home Tastsensoren/ Bewegungsmelder
22.11.2024
More results


Mô tả tương tự - 9080001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tripp Lite. All Rights ...
UPSWM TRIPPLITE-UPSWM Datasheet
472Kb / 2P
Wall-Mount Bracket and Installation Accessories for select UPS Systems
logo
List of Unclassifed Man...
302 ETC2-302 Datasheet
98Kb / 1P
Indicates Phase Presence
logo
Laird Tech Smart Techno...
OC24519 LSTD-OC24519 Datasheet
224Kb / 1P
ASSEMBLY AND INSTALLATION
logo
Ledil, Inc.
CA15365 LEDIL-CA15365 Datasheet
1Mb / 4P
Oval beam for wall-washing. Assembly with black holder and installation tape.
CA16308 LEDIL-CA16308 Datasheet
5Mb / 5P
Asymmetric beam for wall-washing. Assembly with holder and installation tape.
logo
Maxtena Inc.
MEA-1710-WM MAXTENA-MEA-1710-WM Datasheet
1Mb / 3P
Indoor Omnidirectional Wall mount Antenna
REV A
logo
STMicroelectronics
STHS34PF80 STMICROELECTRONICS-STHS34PF80 Datasheet
1Mb / 13P
Low-power, high-sensitivity infrared sensor for presence and motion detection
21-Dec-2021
logo
List of Unclassifed Man...
GBSH124 ETC-GBSH124 Datasheet
884Kb / 9P
SHOWER WALL INSTALLATION MANUAL
2018-07-16
logo
Emerson Network Power
MITX-CORE-820 EMERSON-NETWORKPOWER-MITX-CORE-820 Datasheet
2Mb / 104P
Installation and Use
August 2011
logo
E+E Elektronik Ges.m.b....
EE451 EPLUSE-EE451 Datasheet
2Mb / 9P
Wall-mounted Temperature Sensor for Indoor and Outdoor
11-2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com