công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC244ADBRE4 bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
SN74LVC244ADBRE4 Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện SN74LVC244ADBRE4
tải về  SN74LVC244ADBRE4 tải về
kích thước tập tin   3036.8 Kbytes
Page   43 Pages
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện SN74LVC244A Octal Buffer or Driver With 3-State Outputs

SN74LVC244ADBRE4 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SN74LVC244ADBRE4 Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC244ADBRE4
tải về  SN74LVC244ADBRE4 Click to download

kích thước tập tin   3036.8 Kbytes
Page   43 Pages
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện SN74LVC244A Octal Buffer or Driver With 3-State Outputs

SN74LVC244ADBRE4 bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


SN74LVC244ADBRE4 Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• Operates from 1.65V to 3.6V
• Inputs accept voltages to 5.5V
• Specified from –40°C to +85°C and
–40°C to +125°C
• Maximum tpd of 5.9ns at 3.3V
• Typical VOLP (output ground bounce)
< 0.8V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
• Typical VOHV (output VOH undershoot)
> 2V at VCC = 3.3V, TA = 25°C
• Supports mixed-mode signal operation on
all ports (5V input or output voltage with
3.3V VCC)
• Ioff supports live insertion, partial-power-down
mode, and back-drive protection
• Can be used as a down translator to translate
inputs from a maximum of 5.5V down
to the VCC level
• Available in ultra small logic QFN package (0.5mm
maximum height)
• Latch-up performance exceeds 250mA per
JESD 17

2 Applications
• Servers
• LED displays
• Network switches
• Telecom infrastructure
• Motor drivers
• I/O expanders

3 Description
These octal bus buffers are designed for 1.65V to
3.6V VCC operation. The SN74LVC244A devices are
designed for asynchronous communication between
data buses.




Số phần tương tự - SN74LVC244ADBRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74LVC244ADBRE4 TI-SN74LVC244ADBRE4 Datasheet
586Kb / 19P
OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC244ADBRE4 TI-SN74LVC244ADBRE4 Datasheet
967Kb / 23P
OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC244ADBRE4 TI1-SN74LVC244ADBRE4 Datasheet
1Mb / 34P
SN74LVC244A Octal Buffer or Driver With 3-State Outputs
SN74LVC244ADBRE4 TI2-SN74LVC244ADBRE4 Datasheet
2Mb / 43P
SN74LVC244A Octal Buffer or Driver with 3-State Outputs
REVISED AUGUST 2025
SN74LVC244ADBRE4 TI2-SN74LVC244ADBRE4 Datasheet
3Mb / 46P
SN74LVC244A Octal Buffer or Driver With 3-State Outputs
REVISED FEBRUARY 2026
More results


Mô tả tương tự - SN74LVC244ADBRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74AC11244 TI-74AC11244 Datasheet
91Kb / 6P
OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
REVISED SEPTEMBER 1998
SN74AS230A TI-SN74AS230A Datasheet
80Kb / 5P
OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC240A TI-SN74LVC240A_08 Datasheet
416Kb / 14P
OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHCT244-Q1 TI1-SN74AHCT244-Q1 Datasheet
596Kb / 13P
OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHCT541-EP TI1-SN74AHCT541-EP Datasheet
715Kb / 13P
OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVC244-EP TI1-SN74ALVC244-EP Datasheet
488Kb / 11P
OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC540A-EP TI1-SN74LVC540A-EP Datasheet
409Kb / 9P
OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHC244-EP TI1-SN74AHC244-EP Datasheet
448Kb / 10P
OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
74AC11244 TI1-74AC11244_15 Datasheet
796Kb / 14P
OCTAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC244A TI1-SN74LVC244A_16 Datasheet
1Mb / 34P
SN74LVC244A Octal Buffer or Driver With 3-State Outputs
More results




Giới thiệu về Texas Instruments


Texas Cụ (TI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế và sản xuất các sản phẩm bán dẫn và công nghệ máy tính.

Nó được thành lập vào năm 1930 và có trụ sở tại Dallas, Texas.

TI là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và tín hiệu số (DSP), cũng như các bộ xử lý nhúng và các sản phẩm vi điều khiển khác.

Công ty phục vụ khách hàng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.

Danh mục sản phẩm của TI bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, IC quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và giải pháp kết nối không dây, trong số những người khác.

TI cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và có một lịch sử lâu dài về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng của mình.

Tập trung vào tính bền vững và hiệu quả năng lượng, TI được dành riêng để tạo ra tác động tích cực đến thế giới thông qua công nghệ và sản phẩm của nó.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com