công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVC165A bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

SN74LVC165A Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện SN74LVC165A
tải về  SN74LVC165A tải về
kích thước tập tin   2114.3 Kbytes
Page   35 Pages
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện SN74LVC165A-Q1 Automotive 8-Bit Parallel-Load Shift Registers

SN74LVC165A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SN74LVC165A Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVC165A
tải về  SN74LVC165A Click to download

kích thước tập tin   2114.3 Kbytes
Page   35 Pages
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện SN74LVC165A-Q1 Automotive 8-Bit Parallel-Load Shift Registers

SN74LVC165A bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


SN74LVC165A Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• AEC-Q100 qualified for automotive applications:
– Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
– Device HBM ESD classification level 2
– Device CDM ESD classification level C4B
• Operating range from 1.1V to 3.6V
• Over-voltage tolerant inputs support up to 5.5V
independent of VCC
• Supports partial-power-down with back drive
protection (Ioff)
• High push-pull output drive strength:
– ±24mA at 3.3V
– ±8mA at 2.3V
– ±4mA at 1.65V
• Maximum propagation delay of 20ns at 3.3V
• Latch-up performance exceeds 100mA
per JESD78 and AEC-Q100-004

2 Applications
• Increase the number of inputs on a microcontroller
• Read in board revision

3 Description
The SN74LVC165A-Q1 contains one 8-bit parallelload
shift register. Data is loaded asynchronously
using the shift or load (SH/LD) select pin. The device
includes a serial (SER) input to allow for daisy
chaining, and a standard (QH) and inverted (Q H)
output.




Số phần tương tự - SN74LVC165A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74LVC165A TI1-SN74LVC165A Datasheet
979Kb / 24P
SN74LVC165A 8-Bit Parallel-Load Shift Registers
MAY 2024
SN74LVC165A TI1-SN74LVC165A Datasheet
1,009Kb / 25P
SN74LVC165A-Q1 Automotive 8-Bit Parallel-Load Shift Registers
MAY 2024
SN74LVC165A TI1-SN74LVC165A Datasheet
980Kb / 24P
SN74LVC165A 8-Bit Parallel-Load Shift Registers
MAY 2024
SN74LVC165A TI1-SN74LVC165A Datasheet
2Mb / 34P
SN74LVC165A 8-Bit Parallel-Load Shift Registers
MAY 2024
SN74LVC165A-Q1 TI1-SN74LVC165A-Q1 Datasheet
1,009Kb / 25P
SN74LVC165A-Q1 Automotive 8-Bit Parallel-Load Shift Registers
MAY 2024
More results


Mô tả tương tự - SN74LVC165A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74HCS165-Q1 TI-SN74HCS165-Q1 Datasheet
1Mb / 25P
SN74HCS165-Q1 Automotive 8-Bit Parallel-Load Shift Registers
SN74HCS165-Q1 TI-SN74HCS165-Q1_V01 Datasheet
2Mb / 31P
SN74HCS165-Q1 Automotive 8-Bit Parallel-Load Shift Registers
SN74HCS165-Q1 TI-SN74HCS165-Q1_V02 Datasheet
2Mb / 34P
SN74HCS165-Q1 Automotive 8-Bit Parallel-Load Shift Registers
SN74HCT165-Q1 TI-SN74HCT165-Q1 Datasheet
1Mb / 27P
SN74HCT165-Q1 Automotive 8-Bit Parallel-Load Shift Registers
SCLS882 ??OCTOBER 2021
SN74HCS165-Q1 TI-SN74HCS165-Q1_V03 Datasheet
2Mb / 37P
SN74HCS165-Q1 Automotive 8-Bit Parallel-Load Shift Registers
DECEMBER 2021
SN74HCT165-Q1 TI-SN74HCT165-Q1_V01 Datasheet
1Mb / 24P
SN74HCT165-Q1 Automotive 8-Bit Parallel-Load Shift Registers
DECEMBER 2021
SN74LV165A-Q1 TI-SN74LV165A-Q1 Datasheet
1Mb / 27P
SN74LV165A-Q1 Automotive Parallel-Load 8-Bit Shift Registers
JULY 2022
SN74LV165A-Q1 TI-SN74LV165A-Q1_V01 Datasheet
1Mb / 27P
SN74LV165A-Q1 Automotive Parallel-Load 8-Bit Shift Registers
REVISED DECEMBER 2022
SN74LV8T165-Q1 TI1-SN74LV8T165-Q1 Datasheet
1Mb / 28P
SN74LV8T165-Q1 Automotive Parallel-Load 8-Bit Shift Registers
AUGUST 2023
SN74LV8T165-Q1 TI1-SN74LV8T165-Q1_V01 Datasheet
1Mb / 33P
SN74LV8T165-Q1 Automotive Parallel-Load 8-Bit Shift Registers
REVISED NOVEMBER 2023
More results




Giới thiệu về Texas Instruments


Texas Cụ (TI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế và sản xuất các sản phẩm bán dẫn và công nghệ máy tính.

Nó được thành lập vào năm 1930 và có trụ sở tại Dallas, Texas.

TI là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và tín hiệu số (DSP), cũng như các bộ xử lý nhúng và các sản phẩm vi điều khiển khác.

Công ty phục vụ khách hàng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.

Danh mục sản phẩm của TI bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, IC quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và giải pháp kết nối không dây, trong số những người khác.

TI cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và có một lịch sử lâu dài về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng của mình.

Tập trung vào tính bền vững và hiệu quả năng lượng, TI được dành riêng để tạo ra tác động tích cực đến thế giới thông qua công nghệ và sản phẩm của nó.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com