công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1019920 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1019920 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1019920
tải về  1019920 tải về
kích thước tập tin   315.37 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện TMC 71B 16A - Miniature Circuit Breaker

1019920 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1019920 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1019920
tải về  1019920 Click to download

kích thước tập tin   315.37 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện TMC 71B 16A - Miniature Circuit Breaker

1019920 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1019920 Thông tin chi tiết sản phẩm

thermal-magnetic Miniature Circuit Breaker, 1-position, use: Supplementary Protection
(UL 1077), for protection against overload up to a short-circuit current of 7.5 kA, tripping
characteristic: B, mounting type: NS 35/..., rated current: 16 A




Số phần tương tự - 1019920

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1019923 PHOENIX-1019923 Datasheet
318Kb / 8P
TMC 71B 30A - Miniature Circuit Breaker
1019924 PHOENIX-1019924 Datasheet
270Kb / 7P
Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 71B 32A
01/13/2022
1019927 PHOENIX-1019927 Datasheet
315Kb / 8P
TMC 71B 60A - Miniature Circuit Breaker
More results


Mô tả tương tự - 1019920

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0916613 PHOENIX-0916613 Datasheet
155Kb / 9P
Thermomagnetic device circuit breaker - UT 6-TMC M 16A
09/11/2020
1019924 PHOENIX-1019924 Datasheet
270Kb / 7P
Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 71B 32A
01/13/2022
0902043 PHOENIX-0902043 Datasheet
48Kb / 3P
Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 61C 03A
01.06.2012
0902069 PHOENIX-0902069 Datasheet
59Kb / 3P
Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 61C 06A
05.10.2012
0902098 PHOENIX-0902098 Datasheet
59Kb / 3P
Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 61C 16A
05.10.2012
0902108 PHOENIX-0902108 Datasheet
59Kb / 3P
Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 61C 20A
05.10.2012
0902137 PHOENIX-0902137 Datasheet
58Kb / 3P
Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 61C 40A
04.10.2012
0902247 PHOENIX-0902247 Datasheet
58Kb / 3P
Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 62C 16A
04.10.2012
0902399 PHOENIX-0902399 Datasheet
58Kb / 3P
Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 63C 16A
04.10.2012
1019913 PHOENIX-1019913 Datasheet
573Kb / 16P
Thermomagnetic device circuit breaker - TMC 71B 06A
Oct 17, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com