công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4969274 bảng dữ liệu (PDF) - Theben AG

4969274 Datasheet PDF - Theben AG
tên linh kiện 4969274
tải về  4969274 tải về
kích thước tập tin   480.18 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  THEBEN [Theben AG]
Trang chủ  www.theben.de
Logo THEBEN - Theben AG
Giải thích chi tiết về linh kiện KNX Binary inputs

4969274 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
4969274 Datasheet PDF - Theben AG

tên linh kiện 4969274
tải về  4969274 Click to download

kích thước tập tin   480.18 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  THEBEN [Theben AG]
Trang chủ  www.theben.de
Logo THEBEN - Theben AG
Giải thích chi tiết về linh kiện KNX Binary inputs

4969274 bảng dữ liệu (HTML) - Theben AG


4969274 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
- 4-way binary input push-button interface KNX TP
- 2 NTC inputs for detection of the actual temperature from -5 °C to +100 °C
- Secure commissioning and communication through support of KNX Data Secure
- Identification of the wire pairs via color coding
- Connectable cable length up to 30 m
- Can be installed in flush-mounted sockets with conventional sensors/switches
- Flexible LED controlling, thanks to increased output current of 3 mA commercially available LEDs and low curent LEDs can be controlled
- Inputs can be reconfigured to outputs with parameterizable flashing and pulsing function
- Colour coding of wiring pairs




Số phần tương tự - 4969274

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Theben AG
4969272 THEBEN-4969272 Datasheet
271Kb / 2P
KNX Binary inputs
11/03/2025
4969276 THEBEN-4969276 Datasheet
484Kb / 2P
KNX Binary inputs
11/03/2025
4969278 THEBEN-4969278 Datasheet
489Kb / 2P
KNX Binary inputs
11/03/2025
More results


Mô tả tương tự - 4969274

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mean Well Enterprises C...
KDA-64 MEANWELL-KDA-64 Datasheet
614Kb / 1P
KNX to DALI Gateway
KSI-01U MEANWELL-KSI-01U Datasheet
101Kb / 3P
KNX-USB Interface
KSR-01IP MEANWELL-KSR-01IP Datasheet
102Kb / 3P
KNX IP Router
KAA-8R MEANWELL-KAA-8R Datasheet
177Kb / 7P
KNX Universal Actuator
KAA-4R4V MEANWELL-KAA-4R4V Datasheet
181Kb / 9P
KNX LED actuator / dimmer
KSC MEANWELL-KSC Datasheet
117Kb / 3P
KNX LINE Coupler
KSR MEANWELL-KSR Datasheet
104Kb / 3P
KNX IP Router
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
750-889 WAGO-750-889 Datasheet
715Kb / 17P
Controller KNX IP
logo
Mean Well Enterprises C...
DLC-02-KN MEANWELL-DLC-02-KN Datasheet
992Kb / 7P
KNX-DALI Gateway
2022-11-04
KAA-8R-S MEANWELL-KAA-8R-S Datasheet
764Kb / 8P
KNX Universal Actuator
2022-07-08
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com