công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPA-P100W bảng dữ liệu (PDF) - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.

SPA-P100W Datasheet PDF - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
tên linh kiện SPA-P100W
tải về  SPA-P100W tải về
kích thước tập tin   465.22 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  HANWHAVISION [Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.]
Trang chủ  https://www.hanwhavision.com/en/
Logo HANWHAVISION - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện IP Pendant Speaker

SPA-P100W Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SPA-P100W Datasheet PDF - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.

tên linh kiện SPA-P100W
tải về  SPA-P100W Click to download

kích thước tập tin   465.22 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  HANWHAVISION [Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.]
Trang chủ  https://www.hanwhavision.com/en/
Logo HANWHAVISION - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện IP Pendant Speaker

SPA-P100W bảng dữ liệu (HTML) - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.


SPA-P100W Thông tin chi tiết sản phẩm

• Amplifier: Built in 10W Class D
• Power: PoE(IEEE 802.3 af type 1 Class 3) , PoE+(IEEE 802.3 at type 2 Class 4)
• Internal memory: 1 GBytes
• Frequency Range (-10dB): 130Hz~20kHz
• Max. Sound Pressure Level : 101dB
• Sensitivity (1Watt): 91dB
• Supported Protocols: IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
• TTS: English(US, UK), German, French, Spanish, Russian




Số phần tương tự - SPA-P100W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hanwha Vision Co., Ltd....
SPA-P100B HANWHAVISION-SPA-P100B Datasheet
453Kb / 4P
IP Pendant Speaker
More results


Mô tả tương tự - SPA-P100W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
FCI connector
51415 FCI-CONNECTOR-51415 Datasheet
482Kb / 5P
IP24SIP RIGHT ANGLE SOLDER HEADER
logo
CUI INC
CMS0361KLX CUI-CMS0361KLX Datasheet
224Kb / 2P
speaker
logo
Projects Unlimited, Inc...
ADS02908MR-R PUI-ADS02908MR-R Datasheet
290Kb / 1P
Speaker
AS01708MR-SC-R PUI-AS01708MR-SC-R Datasheet
243Kb / 1P
Speaker
AS01808MR-R PUI-AS01808MR-R Datasheet
251Kb / 1P
Speaker
AS02508CO-2-WR-R PUI-AS02508CO-2-WR-R Datasheet
278Kb / 1P
Speaker
AS02804MR-R PUI-AS02804MR-R Datasheet
265Kb / 1P
Speaker
logo
Canopus Electronics (H....
CLS2811 CANOPUS-CLS2811 Datasheet
784Kb / 1P
Loud Speaker & Notebook Speaker
logo
Bel Fuse Inc.
CLS0201MA-L152 BEL-CLS0201MA-L152 Datasheet
186Kb / 2P
SPEAKER
logo
OmniVision Technologies...
OV4689 OMNIVISION-OV4689 Datasheet
1Mb / 2P
IP Cameras
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com