công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

784383240047HT bảng dữ liệu (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

784383240047HT Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
tên linh kiện 784383240047HT
tải về  784383240047HT tải về
kích thước tập tin   862.43 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-MAIA SMT Power Inductor

784383240047HT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
784383240047HT Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 784383240047HT
tải về  784383240047HT Click to download

kích thước tập tin   862.43 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
Giải thích chi tiết về linh kiện WE-MAIA SMT Power Inductor

784383240047HT bảng dữ liệu (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


784383240047HT Thông tin chi tiết sản phẩm

General Properties:
Ambient Temperature (referring
to IRP) -55 °C up to +110 °C
Operating Temperature -55 °C up to +150 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently
Test conditions of Rated Current: refer to IEC 62024-2-2020, Class C (PCB Copper Width: 40 mm;
PCB Copper Thickness: 105 μm)




Số phần tương tự - 784383240047HT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
784383240047 WURTH-784383240047 Datasheet
807Kb / 8P
WE-MAIA SMT Power Inductor
004.000
More results


Mô tả tương tự - 784383240047HT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
78438313012 WURTH-78438313012 Datasheet
585Kb / 7P
WE-MAIA SMT Power Inductor
001.000
78438313022 WURTH-78438313022 Datasheet
554Kb / 7P
WE-MAIA SMT Power Inductor
001.000
78438356010HT WURTH-78438356010HT Datasheet
580Kb / 7P
WE-MAIA SMT Power Inductor
001.000
78438356022HT WURTH-78438356022HT Datasheet
580Kb / 7P
WE-MAIA SMT Power Inductor
001.000
78438356047HT WURTH-78438356047HT Datasheet
580Kb / 7P
WE-MAIA SMT Power Inductor
001.000
784383130056 WURTH-784383130056 Datasheet
555Kb / 7P
WE-MAIA SMT Power Inductor
001.000
78438366010 WURTH-78438366010 Datasheet
625Kb / 8P
WE-MAIA SMT Power Inductor
001.000
78438367068 WURTH-78438367068 Datasheet
655Kb / 8P
WE-MAIA SMT Power Inductor
001.000
784383560047HT WURTH-784383560047HT Datasheet
581Kb / 7P
WE-MAIA SMT Power Inductor
001.000
784383660082 WURTH-784383660082 Datasheet
626Kb / 8P
WE-MAIA SMT Power Inductor
001.000
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com