công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPA-H100B bảng dữ liệu (PDF) - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.

SPA-H100B Datasheet PDF - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
tên linh kiện SPA-H100B
tải về  SPA-H100B tải về
kích thước tập tin   502.99 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  HANWHAVISION [Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.]
Trang chủ  https://www.hanwhavision.com/en/
Logo HANWHAVISION - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện IP Horn Speaker

SPA-H100B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SPA-H100B Datasheet PDF - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.

tên linh kiện SPA-H100B
tải về  SPA-H100B Click to download

kích thước tập tin   502.99 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  HANWHAVISION [Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.]
Trang chủ  https://www.hanwhavision.com/en/
Logo HANWHAVISION - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện IP Horn Speaker

SPA-H100B bảng dữ liệu (HTML) - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.


SPA-H100B Thông tin chi tiết sản phẩm

• Amplifier: Built in 10W Class D
• Power: PoE(IEEE 802.3 af type 1 Class 3) , PoE+(IEEE 802.3 at type 2 Class 4)
• Internal memory: 1 GBytes
• Frequency Range (-10dB): 650Hz~5.3kHz
• Max. Sound Pressure Level : 124dB
• Sensitivity (1Watt): 111dB
• IP Code: IP66
• Supported Protocols: IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
• TTS: English(US, UK), German, French, Spanish, Russian




Số phần tương tự - SPA-H100B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hanwha Vision Co., Ltd....
SPA-H100W HANWHAVISION-SPA-H100W Datasheet
502Kb / 4P
IP Horn Speaker
More results


Mô tả tương tự - SPA-H100B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Systemsensor advanced i...
SPH-15 SYSTEMSENSOR-SPH-15 Datasheet
285Kb / 2P
Horn Loudspeaker
logo
Microsemi Corporation
MDT5864 MICROSEMI-MDT5864 Datasheet
167Kb / 2P
HORN ANTENNAS
logo
Pasternack Enterprises,...
PE9854-20 PASTERNACK-PE9854-20 Datasheet
256Kb / 2P
STANDARD GAIN HORN
PE9859-15 PASTERNACK-PE9859-15 Datasheet
421Kb / 2P
STANDARD GAIN HORN
PE9864-10 PASTERNACK-PE9864-10 Datasheet
256Kb / 2P
STANDARD GAIN HORN
PE9864-20 PASTERNACK-PE9864-20 Datasheet
256Kb / 2P
STANDARD GAIN HORN
PE9881-24 PASTERNACK-PE9881-24 Datasheet
277Kb / 2P
Horn Antenna
logo
TDK Electronics
HRN-0118 TDK-HRN-0118 Datasheet
95Kb / 2P
Horn Antenna
logo
Pasternack Enterprises,...
PE9881-34 PASTERNACK-PE9881-34_17 Datasheet
450Kb / 3P
Waveguide Horn
PE9881-42 PASTERNACK-PE9881-42_18 Datasheet
901Kb / 9P
Waveguide Horn
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com