công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS74201 bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
TPS74201 Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện TPS74201
tải về  TPS74201 tải về
kích thước tập tin   3194.93 Kbytes
Page   44 Pages
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện TPS742 1.5A Ultra-LDO With Programmable Soft-Start

TPS74201 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TPS74201 Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện TPS74201
tải về  TPS74201 Click to download

kích thước tập tin   3194.93 Kbytes
Page   44 Pages
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện TPS742 1.5A Ultra-LDO With Programmable Soft-Start

TPS74201 bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


TPS74201 Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• Input voltage range: 0.8V to 5.5V
• Soft-start (SS) pin provides a linear start-up with
ramp time set by external capacitor
• 1% accuracy over line, load, and temperature
• Supports input voltages as low as 0.8V with
external bias supply
• Adjustable output (0.8V to 3.6V)
• Ultra-Low Dropout:
– 60mV (legacy chip) at 1.5A (typical)
– 55mV (new chip) at 1.5A (typical)
• Stable with any output capacitor ≥ 2.2μF (new
chip)
• Stable with any or no output capacitor (legacy
chip)
• Excellent transient response
• Open-drain power-good
• Active high enable

2 Applications
• Network attached storage - enterprise
• Rack servers
• Network interface cards (NIC)
• Merchant network and server PSU

3 Description
The TPS742 series of low-dropout (LDO) linear
regulators provide an easy-to-use, robust powermanagement
solution for a wide variety of
applications. User-programmable soft-start minimizes
stress on the input power source by reducing
capacitive inrush current on start-up. The soft-start is
monotonic and well suited for powering many different
types of processors and ASICs. The enable input
and power-good output allow easy sequencing with
external regulators. This complete flexibility permits
the user to configure a solution that meets the
sequencing requirements of FPGAs, DSPs, and other
applications with special start-up requirements.
A precision reference and error amplifier deliver 1%
accuracy over load, line, temperature, and process.
The device is is stable with any type of capacitor
greater than or equal to 2.2μF (new chip), and is fully
specified from –40°C to 125°C.




Số phần tương tự - TPS74201

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS74201 TI-TPS74201 Datasheet
978Kb / 26P
1.5A Ultra-LDO with Programmable Soft-Start
TPS74201 TI1-TPS74201 Datasheet
1Mb / 34P
Ultra-LDO With Programmable Soft-Start
TPS74201KTWR TI-TPS74201KTWR Datasheet
978Kb / 26P
1.5A Ultra-LDO with Programmable Soft-Start
TPS74201KTWR TI1-TPS74201KTWR Datasheet
1Mb / 34P
Ultra-LDO With Programmable Soft-Start
TPS74201KTWRG3 TI-TPS74201KTWRG3 Datasheet
978Kb / 26P
1.5A Ultra-LDO with Programmable Soft-Start
More results


Mô tả tương tự - TPS74201

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS74801 TI-TPS74801 Datasheet
369Kb / 19P
1.5A LDO Linear Regulator with Programmable Soft-Start
TPS74301 TI-TPS74301 Datasheet
846Kb / 27P
1.5A Ultra-LDO with Programmable Sequencing
TPS74201 TI-TPS74201 Datasheet
978Kb / 26P
1.5A Ultra-LDO with Programmable Soft-Start
TPS74401-EP TI1-TPS74401-EP Datasheet
797Kb / 26P
3.0-A ULTRA-LDO WITH PROGRAMMABLE SOFT-START
TPS74401KTWTG3 TI-TPS74401KTWTG3 Datasheet
1Mb / 29P
3.0A Ultra-LDO with Programmable Soft-Start
TPS74301 TI-TPS74301_15 Datasheet
953Kb / 28P
1.5A Ultra-LDO with Programmable Sequencing
TPS74201 TI-TPS74201_15 Datasheet
953Kb / 28P
1.5A Ultra-LDO with Programmable Soft-Start
TPS74401 TI-TPS74401_15 Datasheet
1Mb / 39P
TPS74401 3.0-A, Ultra-LDO with Programmable Soft-Start
TPS74201 TI1-TPS74201 Datasheet
1Mb / 34P
Ultra-LDO With Programmable Soft-Start
TPS74401 TI1-TPS74401_16 Datasheet
1Mb / 40P
3.0-A, Ultra-LDO with Programmable Soft-Start
More results




Giới thiệu về Texas Instruments


Texas Cụ (TI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế và sản xuất các sản phẩm bán dẫn và công nghệ máy tính.

Nó được thành lập vào năm 1930 và có trụ sở tại Dallas, Texas.

TI là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và tín hiệu số (DSP), cũng như các bộ xử lý nhúng và các sản phẩm vi điều khiển khác.

Công ty phục vụ khách hàng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.

Danh mục sản phẩm của TI bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, IC quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và giải pháp kết nối không dây, trong số những người khác.

TI cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và có một lịch sử lâu dài về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng của mình.

Tập trung vào tính bền vững và hiệu quả năng lượng, TI được dành riêng để tạo ra tác động tích cực đến thế giới thông qua công nghệ và sản phẩm của nó.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com