công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2908365 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

2908365 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 2908365
tải về  2908365 tải về
kích thước tập tin   186.21 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FUSE 30A/32V ATOF - Fuse

2908365 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2908365 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 2908365
tải về  2908365 Click to download

kích thước tập tin   186.21 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FUSE 30A/32V ATOF - Fuse

2908365 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


2908365 Thông tin chi tiết sản phẩm

Fuse, nominal current: 30 A. Length: 19.1 mm, width: 5 mm, height: 18.8 mm




Số phần tương tự - 2908365

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2908360 PHOENIX-2908360 Datasheet
179Kb / 5P
FUSE 15A/32V FK1 - Fuse
2908361 PHOENIX-2908361 Datasheet
181Kb / 5P
FUSE 15A/32V FKS ATO - Fuse
2908362 PHOENIX-2908362 Datasheet
149Kb / 11P
Lower part of housing, fully assembled, with metal foot catch.
2908364 PHOENIX-2908364 Datasheet
182Kb / 5P
FUSE 10A/32V FK1 - Fuse
2908366 PHOENIX-2908366 Datasheet
55Kb / 2P
Fuse - FUSE 25A/32V ATOF
12/24/2021
More results


Mô tả tương tự - 2908365

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
0257001 LITTELFUSE-0257001 Datasheet
178Kb / 2P
ATO Blade Fuse Rated 32V
0297002 LITTELFUSE-0297002 Datasheet
197Kb / 2P
MINI Blade Fuse Rated 32V
0298040 LITTELFUSE-0298040 Datasheet
223Kb / 2P
MEGA Fuse Rated 32V
FP1 LITTELFUSE-FP1 Datasheet
189Kb / 2P
Style PCB Fuse Rated 32V
0257001.PXPV LITTELFUSE-0257001.PXPV Datasheet
175Kb / 2P
ATO짰 Blade Fuse Rated 32V
028707.5H LITTELFUSE-028707.5H Datasheet
441Kb / 2P
ATOF??Blade Fuse Rated 32V
029707.5U LITTELFUSE-029707.5U Datasheet
281Kb / 2P
MINI짰 BLADE FUSE RATED 32V
0299025.TXN LITTELFUSE-0299025.TXN Datasheet
206Kb / 2P
MAXI Blade Fuse Rated 32V
logo
PHOENIX CONTACT
2908366 PHOENIX-2908366 Datasheet
55Kb / 2P
Fuse - FUSE 25A/32V ATOF
12/24/2021
logo
Littelfuse
MIDI498-IL LITTELFUSE-MIDI498-IL Datasheet
168Kb / 1P
32V BOLT-DOWN FUSE HOLDER
2021
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com