công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMT-3215 bảng dữ liệu (PDF) - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.

SMT-3215 Datasheet PDF - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
tên linh kiện SMT-3215
tải về  SMT-3215 tải về
kích thước tập tin   253.05 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  HANWHAVISION [Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.]
Trang chủ  https://www.hanwhavision.com/en/
Logo HANWHAVISION - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện 32" LED monitor

SMT-3215 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SMT-3215 Datasheet PDF - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.

tên linh kiện SMT-3215
tải về  SMT-3215 Click to download

kích thước tập tin   253.05 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  HANWHAVISION [Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.]
Trang chủ  https://www.hanwhavision.com/en/
Logo HANWHAVISION - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện 32" LED monitor

SMT-3215 bảng dữ liệu (HTML) - Hanwha Vision Co., Ltd. All rights Reserved.


SMT-3215 Thông tin chi tiết sản phẩm

• 32 inch FHD Monitor, support up to 1920×1080 @60Hz
• Brightness 300 cd/m² (Typical), Contrast 3200:1 (Minimum) 4000:1 (Typical)
• Viewing Angle (H/V) : 178°/178°, Response Time : 20ms (Typical)
• Video Input : HDMI, DP, VGA
• Panel Life : 30,000 hours
• Designed and tested on 24/7 operation




Số phần tương tự - SMT-3215

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SEMPO ELECTRONIC Limite...
SMT-320 SEMPO-SMT-320 Datasheet
91Kb / 1P
Phase Control Thyristor
logo
Hanwha Vision Co., Ltd....
SMT-3221PV HANWHAVISION-SMT-3221PV Datasheet
379Kb / 4P
32-inch AI PVM
SMT-3221PV HANWHAVISION-SMT-3221PV Datasheet
893Kb / 3P
Adapter
SMT-3231PV HANWHAVISION-SMT-3231PV Datasheet
385Kb / 5P
32-inch AI PVM with PIP/PBP functionality
SMT-3231PV HANWHAVISION-SMT-3231PV Datasheet
29Mb / 4P
PoE Injector
More results


Mô tả tương tự - SMT-3215

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD8240 AD-AD8240 Datasheet
223Kb / 12P
LED Driver/Monitor
4/04-Revision 0
logo
Microsemi Corporation
LX24232 MICROSEMI-LX24232 Datasheet
52Kb / 2P
32 Channel BackLight LED Driver
logo
Analog Devices
AD8240 AD-AD8240_15 Datasheet
224Kb / 12P
LED Driver/Monitor
REV. 0
logo
Advantech Co., Ltd.
DSD-3032 ADVANTECH-DSD-3032_14 Datasheet
344Kb / 2P
32" F-HD Digital Signage & Touch Monitor
logo
Axiomtek Co., Ltd.
LD-320 AXIOMTEK-LD-320 Datasheet
124Kb / 1P
32 Industrial Open Frame LCD Monitor
logo
Roithner LaserTechnik G...
LED890-40D52 ROITHNER-LED890-40D52 Datasheet
58Kb / 1P
Product Name LED Lamp with PD Monitor
logo
Linear Technology
LT3796 LINER-LT3796 Datasheet
331Kb / 8P
100V LED Controller with Current Monitor
logo
Advantech Co., Ltd.
DSD-3032 ADVANTECH-DSD-3032_V01 Datasheet
350Kb / 2P
32 F-HD Digital Signage & Touch Monitor
18-Sep-2018
logo
LG Semicon Co.,Ltd.
19MB35PM-B LG-19MB35PM-B Datasheet
673Kb / 2P
5:4 IPS Monitor LED Back-lit
March 2014
logo
Advantech Co., Ltd.
PAX-332 ADVANTECH-PAX-332 Datasheet
499Kb / 2P
32" FHD Surgical Monitor
18-Apr-2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com