công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AX2596S-33ESA bảng dữ liệu (PDF) - AXElite technology co. ltd

AX2596S-33ESA Datasheet PDF - AXElite technology co. ltd
tên linh kiện AX2596S-33ESA
tải về  AX2596S-33ESA tải về
kích thước tập tin   854.43 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  AXELITE [AXElite technology co. ltd]
Trang chủ  http://www.axelite.com.tw/
Logo AXELITE - AXElite technology co. ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 150KHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter

AX2596S-33ESA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AX2596S-33ESA Datasheet PDF - AXElite technology co. ltd

tên linh kiện AX2596S-33ESA
tải về  AX2596S-33ESA Click to download

kích thước tập tin   854.43 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  AXELITE [AXElite technology co. ltd]
Trang chủ  http://www.axelite.com.tw/
Logo AXELITE - AXElite technology co. ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 150KHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter

AX2596S-33ESA bảng dữ liệu (HTML) - AXElite technology co. ltd


AX2596S-33ESA Thông tin chi tiết sản phẩm

 GENERAL DESCRIPTION
The AX2596S series are monolithic IC designed for a step down DC/DC converter, and own the ability of driving a 2A load without additional transistor. It saves board space. The external shutdown function can be controlled by logic level and then come into standby mode. The internal compensation makes feedback control having good line and load regulation without external design. Regarding protected function, thermal shutdown is to prevent over temp erature operating from damage, and current limit is against over current operating of the output switch. If current limit function occurs and VFB is down below 0.5V, the switching frequency will be reduced.
The AX2596S series operates at a switching f requency of 150KHz thus allow smaller sized filter components than what would be needed with lower frequency switching regulators. The output version included fixed 3.3V, 5V, and an adjustable type. The chips are available in standard 8-lead SOP, SOP-8L with Exposed pad packages.

 FEATURES
- Output voltage: 3.3V, 5V and adjustable output version 1.
- Adjustable version output voltage range, 1.23V to 38.5V.
- 150KHz fixed switching frequency.
- Voltage mode non synchronous PWM control.
- Thermal shutdown and current li mit protection.
- ON/OFF shutdown control input.
- Short Circuit Protect (SCP).
- Operating voltage can be up to 40V.
- Output load current: 2A.
- SOP-8L, SOP-8L-EP Pb-Free packages.
- Low power standby mode.
- Built in switching transistor on chip.
- RoHS and Halogen fre e compliance.




Số phần tương tự - AX2596S-33ESA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AX2596 ETC-AX2596 Datasheet
197Kb / 7P
150KHz, 3A PWM Buck DC/DC Converter
logo
AXElite technology co. ...
AX2596 AXELITE-AX2596 Datasheet
822Kb / 10P
150KHz, 3 A PWM Buck DC/DC Converter
Rev.1.1 Oct.03, 2019
AX2596-50M5 AXELITE-AX2596-50M5 Datasheet
822Kb / 10P
150KHz, 3 A PWM Buck DC/DC Converter
Rev.1.1 Oct.03, 2019
AX2596-50M5A AXELITE-AX2596-50M5A Datasheet
822Kb / 10P
150KHz, 3 A PWM Buck DC/DC Converter
Rev.1.1 Oct.03, 2019
AX2596-M5 AXELITE-AX2596-M5 Datasheet
822Kb / 10P
150KHz, 3 A PWM Buck DC/DC Converter
Rev.1.1 Oct.03, 2019
More results


Mô tả tương tự - AX2596S-33ESA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Anachip Corp
AP1509 ANACHIP-AP1509 Datasheet
150Kb / 8P
150KHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter
Rev. 0.1 Nov 27, 2003
logo
Diodes Incorporated
AP1509 DIODES-AP1509 Datasheet
196Kb / 12P
150KHz, 2A PWM BUCK DC/DC CONVERTER
AP1509 Rev. 1
logo
List of Unclassifed Man...
AX1509 ETC2-AX1509 Datasheet
223Kb / 8P
150KHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter
logo
Orister Corporation
RS1509 ORISTER-RS1509 Datasheet
204Kb / 8P
150KHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter
logo
Diodes Incorporated
AP1509 DIODES-AP1509_10 Datasheet
213Kb / 13P
150KHz, 2A PWM BUCK DC/DC CONVERTER
DS31016 Rev. 4 - 2
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
TJ1509A HTC-TJ1509A Datasheet
795Kb / 8P
150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter
logo
Advanced Power Electron...
APE1701 A-POWER-APE1701 Datasheet
150Kb / 9P
150KHz, 2A PWM BUCK DC/DC CONVERTER
logo
TECHCODE SEMICONDUCTOR,...
TD1509 TECHCODE-TD1509 Datasheet
806Kb / 17P
2A 150KHz PWM Buck DC/DC Converter
logo
First Silicon Co., Ltd
FAC1509 FS-FAC1509 Datasheet
368Kb / 13P
2A 150KHZ PWM Buck DC/DC Converter
logo
Diodes Incorporated
AP1509 DIODES-AP1509_V01 Datasheet
421Kb / 12P
150kHz, 2A PWM BUCK DC-DC CONVERTER
Rev. 6 - 2 February 2020
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com