công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPNCP1529ASNT1G bảng dữ liệu (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

TPNCP1529ASNT1G Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
tên linh kiện TPNCP1529ASNT1G
tải về  TPNCP1529ASNT1G tải về
kích thước tập tin   4289.4 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Trang chủ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện High Efficiency 1.7MHz, 1A Synchronous Step Down Regulator |

TPNCP1529ASNT1G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TPNCP1529ASNT1G Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

tên linh kiện TPNCP1529ASNT1G
tải về  TPNCP1529ASNT1G Click to download

kích thước tập tin   4289.4 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Trang chủ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện High Efficiency 1.7MHz, 1A Synchronous Step Down Regulator |

TPNCP1529ASNT1G bảng dữ liệu (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


TPNCP1529ASNT1G Thông tin chi tiết sản phẩm

Features

« Supply Voltage Range: 2.5V to 5.5

» Guaranteed 1A continuous load current

® 2% 0.6V reference

« Cycle-by-cycle peak current limitation

« PFM Mode for High Efficiency in Light Load

100% Duty Cycle in Dropout Operation

® Low RDS(ON) for internal switches
(top/bottom):250/200 mQ

« Fixed 1.7MHz Switching Frequency

« Efficiency Up to 96%

Short Circuit Protection

' Thermal shutdown, VOVP

o Inrush Current Limit and Soft Start

« Slope Compensated Current Mode Control for
Excellent Line and Load Transient Response

Low Quiescent Current: 60pA

® <1pA Shutdown Current

« RoHS and Halogen free compliance

o Compact package: SOT23-5




Số phần tương tự - TPNCP1529ASNT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPNCP1521BSNT1G TECHPUBLIC-TPNCP1521BSNT1G Datasheet
4Mb / 7P
High Efficiency 1.5MHz, 1.5A Synchronous Step Down Regulator
More results


Mô tả tương tự - TPNCP1529ASNT1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
L6925D STMICROELECTRONICS-L6925D Datasheet
57Kb / 5P
HIGH EFFICIENCY MONOLITHIC SYNCHRONOUS STEP DOWN REGULATOR
Sep-2003
logo
Linear Technology
LTC1878 LINER-LTC1878 Datasheet
225Kb / 16P
High Efficiency Monolithic Synchronous Step-Down Regulator
logo
STMicroelectronics
L6926 STMICROELECTRONICS-L6926_06 Datasheet
203Kb / 17P
High efficiency monolithic synchronous step down regulator
27-Oct-2006
L6925D STMICROELECTRONICS-L6925D_04 Datasheet
57Kb / 6P
HIGH EFFICIENCY MONOLITHIC SYNCHRONOUS STEP DOWN REGULATOR
Sep-2004
L6928 STMICROELECTRONICS-L6928_11 Datasheet
194Kb / 16P
High efficiency monolithic synchronous step down regulator
11-Apr-2011
logo
ON Semiconductor
NCP1529 ONSEMI-NCP1529_10 Datasheet
252Kb / 16P
1.7MHz, 1A, High Efficiency, Low Ripple, Adjustable Output Voltage Step-down Converter
September, 2010 ??Rev. 5
logo
Richtek Technology Corp...
RT8030 RICHTEK-RT8030 Datasheet
136Kb / 11P
1A, 2.2MHz, Synchronous Step-Down Regulator
logo
ON Semiconductor
NCP1529ASNT1G ONSEMI-NCP1529ASNT1G Datasheet
252Kb / 16P
1.7MHz, 1A, High Efficiency, Low Ripple, Adjustable Output Voltage Step-down Converter
September, 2010 ??Rev. 5
logo
Silergy Corp.
SY8088 SILERGY-SY8088 Datasheet
782Kb / 7P
High Efficiency 1.5MHz, 1A Synchronous Step Down Regulator Preliminary Specification
logo
Fitipower Integrated Te...
FP6382 FITIPOWER-FP6382 Datasheet
981Kb / 13P
Dual High Efficiency 1MHz/1.5MHz 1A Synchronous Step Down Regulator
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com