công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS2406ERQ23 bảng dữ liệu (PDF) - Littelfuse

LS2406ERQ23 Datasheet PDF - Littelfuse
tên linh kiện LS2406ERQ23
tải về  LS2406ERQ23 tải về
kích thước tập tin   1520.23 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện 24V, 6A eFuse with True Reverse Blocking and Fast Role Swap

LS2406ERQ23 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LS2406ERQ23 Datasheet PDF - Littelfuse

tên linh kiện LS2406ERQ23
tải về  LS2406ERQ23 Click to download

kích thước tập tin   1520.23 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện 24V, 6A eFuse with True Reverse Blocking and Fast Role Swap

LS2406ERQ23 bảng dữ liệu (HTML) - Littelfuse


LS2406ERQ23 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features & Benefits
■ Wide Operation Voltage
Range from 3V to 24V
■ 30V Maximum Input / output Voltage
■ Integrate a 24mΩ Ultra Low
On Protection Switch
■ External Adjustable Current
Limit up to 6A
■ External Adjustable Input
Over- voltage Protection
(OVP) Threshold
■ External Adjustable Soft-start (SS) Time
■ Support Fast Role Swap
Function through a logic
signal to bypass Soft-start Time
■ All Time True Reverse Current Blocking
■ Short-circuit Protection
■ Fault Indicator
■ Input and Output Discharge Function
■ Thermal Shutdown Protection and Auto Recovery
■ QFN2.5×3.2_16L Packages
■ Pb-Free and RoHS compliant
■ UL Recognized to the
requirements of UL/CSA 62368-1




Số phần tương tự - LS2406ERQ23

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
LS2406ERQ23 LITTELFUSE-LS2406ERQ23 Datasheet
1Mb / 14P
28V, 6A eFuse with True Reverse Blocking and Fast Role Swap
GD. 09/26/22
More results


Mô tả tương tự - LS2406ERQ23

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS25940A TI1-TPS25940A Datasheet
2Mb / 47P
18V eFuse with True Reverse Blocking and DevSleep Support for SSDs
TPS25947 TI-TPS25947_V01 Datasheet
7Mb / 65P
TPS25947xx, 2.7 - 23 V, 5.5 A, 28 m廓 True Reverse Current Blocking eFuse with Input Reverse Polarity Protection
TPS25947 TI-TPS25947_V02 Datasheet
6Mb / 71P
TPS25947xx, 2.7 - 23 V, 5.5 A, 28-m廓 True Reverse Current Blocking eFuse with Input Reverse Polarity Protection
TPS2521 TI-TPS2521_V01 Datasheet
4Mb / 48P
TPS2521xx, 2.7 - 5.7 V, 4 A, 31-m廓 True Reverse Current Blocking eFuse with Input Reverse Polarity Protection
logo
Littelfuse
LS2406ERQ23 LITTELFUSE-LS2406ERQ23 Datasheet
1Mb / 14P
28V, 6A eFuse with True Reverse Blocking and Fast Role Swap
GD. 09/26/22
logo
Diodes Incorporated
DPS1133 DIODES-DPS1133 Datasheet
1Mb / 16P
24V/3A 1-CH POWER SWITCH WITH FAST ROLE SWAP
December 2019
DPS1135 DIODES-DPS1135 Datasheet
929Kb / 17P
24V/5A 1-CH POWER SWITCH WITH FAST ROLE SWAP
October 2020
DPS1133FIAQ DIODES-DPS1133FIAQ Datasheet
1Mb / 16P
24V/3A 1-CH POWER SWITCH WITH FAST ROLE SWAP
July 2020 Rev. 2 - 2
logo
Texas Instruments
TPS25948 TI-TPS25948 Datasheet
4Mb / 56P
TPS25948xx 3.5-V–23-V, 13-mΩ, 8-A eFuse With True Reverse Current Blocking
FEBRUARY 2023
logo
Microchip Technology
UCS3205 MICROCHIP-UCS3205 Datasheet
2Mb / 30P
5A, 22V Bidirectional Load Switch with Fast Role Swap
Revision A September 2020
More results




Giới thiệu về Littelfuse


Littelfuse là một công ty Mỹ chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm bảo vệ và bảo vệ mạch.
Công ty được thành lập vào năm 1927 và có trụ sở tại Chicago, Illinois.
Littelfuse cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm cầu chì, thiết bị bảo vệ và điều khiển và các sản phẩm polymer.
Các sản phẩm của công ty được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như ô tô, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.
Littelfuse được biết đến với chuyên môn về công nghệ bảo vệ và kiểm soát mạch và khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Công ty có các hoạt động và cơ sở ở các quốc gia khác nhau trên thế giới và hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.
Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, Littelfuse cũng cung cấp các giải pháp cho thị trường Trung tâm Dữ liệu và Năng lượng Tái tạo.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com