công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS54LF bảng dữ liệu (PDF) - SAMYANG ELECTRONICS CO.,LTD.

SS54LF Datasheet PDF - SAMYANG ELECTRONICS CO.,LTD.
tên linh kiện SS54LF
tải về  SS54LF tải về
kích thước tập tin   863.93 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  SAMYANG [SAMYANG ELECTRONICS CO.,LTD.]
Trang chủ  www.diode.co.kr
Logo SAMYANG - SAMYANG ELECTRONICS CO.,LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

SS54LF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SS54LF Datasheet PDF - SAMYANG ELECTRONICS CO.,LTD.

tên linh kiện SS54LF
tải về  SS54LF Click to download

kích thước tập tin   863.93 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  SAMYANG [SAMYANG ELECTRONICS CO.,LTD.]
Trang chủ  www.diode.co.kr
Logo SAMYANG - SAMYANG ELECTRONICS CO.,LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

SS54LF bảng dữ liệu (HTML) - SAMYANG ELECTRONICS CO.,LTD.


SS54LF Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0
Very low profile - typical height of 1.0 mm
Ideal for automated placement
Low power loss ,high efficiency
High current capability ,low forward voltage drop
High surge capability
High temperature soldering guaranteed:260℃/10 seconds at terminals
Component in accordance to RoHS 2011/65/EU




Số phần tương tự - SS54LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
SS54LF GXELECTRONICS-SS54LF Datasheet
713Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shunxin Technology Co.,...
SS54LF SXSEMI-SS54LF Datasheet
451Kb / 3P
Schottky Rectifier Diode
More results


Mô tả tương tự - SS54LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
20SQ045L JINANJINGHENG-20SQ045L Datasheet
71Kb / 3P
LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
S545U JINANJINGHENG-S545U Datasheet
70Kb / 3P
LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SP5U100 JINANJINGHENG-SP5U100 Datasheet
60Kb / 3P
LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SP20U50L JINANJINGHENG-SP20U50L Datasheet
63Kb / 3P
LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR160L JINANJINGHENG-SR160L Datasheet
63Kb / 3P
LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR240SL JINANJINGHENG-SR240SL Datasheet
61Kb / 3P
LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR260L JINANJINGHENG-SR260L Datasheet
62Kb / 3P
LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR260SL JINANJINGHENG-SR260SL Datasheet
61Kb / 3P
LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR360L JINANJINGHENG-SR360L Datasheet
62Kb / 3P
LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR540LA JINANJINGHENG-SR540LA Datasheet
66Kb / 3P
LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com