công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CARRIER-SW-82 bảng dữ liệu (PDF) - TEWS Technologies GmbH

CARRIER-SW-82 Datasheet PDF - TEWS Technologies GmbH
tên linh kiện CARRIER-SW-82
tải về  CARRIER-SW-82 tải về
kích thước tập tin   508.16 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TEWS [TEWS Technologies GmbH]
Trang chủ  https://www.tews.com/
Logo TEWS - TEWS Technologies GmbH
Giải thích chi tiết về linh kiện VMEbus Carrier for 2 IndustryPacks

CARRIER-SW-82 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CARRIER-SW-82 Datasheet PDF - TEWS Technologies GmbH

tên linh kiện CARRIER-SW-82
tải về  CARRIER-SW-82 Click to download

kích thước tập tin   508.16 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TEWS [TEWS Technologies GmbH]
Trang chủ  https://www.tews.com/
Logo TEWS - TEWS Technologies GmbH
Giải thích chi tiết về linh kiện VMEbus Carrier for 2 IndustryPacks

CARRIER-SW-82 bảng dữ liệu (HTML) - TEWS Technologies GmbH


CARRIER-SW-82 Thông tin chi tiết sản phẩm

Application Information
The TVME211 is a 3U VMEbus Carrier for up to two
single- size or one double-size IndustryPack (IP) modules
allowing to build up modular, flexible and cost effective I/O
solutions for all kinds of applications like process control,
medical systems, telecommunication and traffic control.
Two 50 pin 0.1 inch flat ribbon cable connectors mounted
in the front panel of the TVME211 provide access to all IP
I/O lines.
A set of 16-position rotary switches allows easy
configuration of VME Short I/O and Memory addresses.
Interrupt routing from the IP slots to the VME IRQ’s can be
done in two ways: programmable by software or selection
of predefined sets by a rotary switch.
The IP power lines are fuse protected by self healing fuses
and RF filtered. The operating temperature range is -40°C
and +85°C




Số phần tương tự - CARRIER-SW-82

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TEWS Technologies GmbH
CARRIER-SW-82 TEWS-CARRIER-SW-82 Datasheet
192Kb / 2P
Carrier for 1 IndustryPack®
2017-09-20
CARRIER-SW-82 TEWS-CARRIER-SW-82 Datasheet
351Kb / 2P
AMC Carrier for 3 IndustryPacks®
2017-08-17
CARRIER-SW-82 TEWS-CARRIER-SW-82 Datasheet
171Kb / 2P
3 Slot IndustryPack® Carrier for MTCA.4 Rear-I/O
2017-08-17
CARRIER-SW-82 TEWS-CARRIER-SW-82 Datasheet
201Kb / 1P
CompactPCI Carrier for 4 IndustryPacks
2017-08-17
CARRIER-SW-82 TEWS-CARRIER-SW-82 Datasheet
222Kb / 2P
CompactPCI Carrier for 2 IndustryPacks
2017-08-17
More results


Mô tả tương tự - CARRIER-SW-82

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cypress Semiconductor
CY7C960 CYPRESS-CY7C960 Datasheet
250Kb / 10P
Low Cost VMEbus Interface Controller Family
VAC068A CYPRESS-VAC068A Datasheet
190Kb / 6P
VMEbus Address Controller
VIC068A CYPRESS-VIC068A Datasheet
280Kb / 15P
VMEbus Interface Controller
logo
List of Unclassifed Man...
CB-96-G1 ETC2-CB-96-G1 Datasheet
752Kb / 5P
Carrier Board for
logo
STMicroelectronics
AN968 STMICROELECTRONICS-AN968 Datasheet
100Kb / 4P
VMEbus TIMEKEEPER
17-Jul-2012
logo
PHOENIX CONTACT
0823753 PHOENIX-0823753 Datasheet
53Kb / 3P
Conductor marker carrier - PATO 2/18
09/11/2020
1013889 PHOENIX-1013889 Datasheet
52Kb / 3P
Conductor marker carrier - PATO 2/10
09/11/2020
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
2020-1407 WAGO-2020-1407 Datasheet
1Mb / 14P
2-conductor/2-pin ground carrier terminal block;
25.11.2021
logo
AAEON Technology
TF-ECB-916M-B11-01 AAEON-TF-ECB-916M-B11-01 Datasheet
563Kb / 2P
COM Express Carrier Board for PICMG COM.0 R2.0 Type 2
UP-APL03CB-A10-0001 AAEON-UP-APL03CB-A10-0001 Datasheet
469Kb / 1P
UP 4000 Carrier Board for M.2 2230/3042/3052/2280
2022/12/20
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com