công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1500440 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1500440 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1500440
tải về  1500440 tải về
kích thước tập tin   487.32 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện DD31PS 1,5/18-3,81-X - PCB connector

1500440 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1500440 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1500440
tải về  1500440 Click to download

kích thước tập tin   487.32 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện DD31PS 1,5/18-3,81-X - PCB connector

1500440 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1500440 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of rows: 2, number of
positions: 18, product range: DD31PS 1,5/.., pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring
connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: - without locking clip, plug-in
system: CONNEXIS DD, locking: Snap-in locking, mounting method: Latching flange, type of
packaging: packed in cardboard




Số phần tương tự - 1500440

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1500441 PHOENIX-1500441 Datasheet
487Kb / 11P
DD31PS 1,5/20-3,81-X - PCB connector
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
150044M155220 WURTH-150044M155220 Datasheet
1Mb / 9P
WL-SFCC SMT Full-color Chip LED compact
001.000
150044M155260 WURTH-150044M155260 Datasheet
890Kb / 8P
WL-SFCC SMT Full-color Chip LED compact
001.000
More results


Mô tả tương tự - 1500440

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1849065 PHOENIX-1849065 Datasheet
698Kb / 17P
PCB connector - LPC 1,5/ 4-STF-3,81
Jul 20, 2022
1849117 PHOENIX-1849117 Datasheet
698Kb / 17P
PCB connector - LPC 1,5/ 9-STF-3,81
Jul 20, 2022
1849133 PHOENIX-1849133 Datasheet
668Kb / 16P
PCB connector - LPC 1,5/11-STF-3,81
Jul 20, 2022
1849162 PHOENIX-1849162 Datasheet
594Kb / 13P
PCB connector - LPC 1,5/14-STF-3,81
Jul 20, 2022
1840337 PHOENIX-1840337 Datasheet
1Mb / 20P
PCB connector - MC 1,5/18-ST-3,81
Jul 21, 2022
1828618 PHOENIX-1828618 Datasheet
372Kb / 11P
PCB connector - MCVW 1,5/14-STF-3,81
Jan 5, 2023
1828391 PHOENIX-1828391 Datasheet
375Kb / 11P
PCB connector - MCVR 1,5/ 7-STF-3,81
Jan 10, 2023
1340475 PHOENIX-1340475 Datasheet
694Kb / 12P
DD31PC 2,2/18-3,81-X - PCB connector
1340627 PHOENIX-1340627 Datasheet
321Kb / 8P
DD31H 2,2/18-V-3,81-X - PCB header
1340490 PHOENIX-1340490 Datasheet
325Kb / 8P
DD31H 2,2/18-H-3,81-X - PCB header
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com