công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RCLAMP3328P bảng dữ liệu (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

RCLAMP3328P Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
tên linh kiện RCLAMP3328P
tải về  RCLAMP3328P tải về
kích thước tập tin   1314.18 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Trang chủ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-Line Ultra Low Capacitance TVS Diode Array

RCLAMP3328P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RCLAMP3328P Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

tên linh kiện RCLAMP3328P
tải về  RCLAMP3328P Click to download

kích thước tập tin   1314.18 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Trang chủ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện 8-Line Ultra Low Capacitance TVS Diode Array

RCLAMP3328P bảng dữ liệu (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


RCLAMP3328P Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
«Ultra low capacitance: 0.29pF typical (10 to 10)
«Ultra low leakage: nA level
+ Low operating voltage: 3.3V
+ Low clamping voltage
+ Protects eight data lines
+ Leadless flow-through package
+ Complies with following standards:
— IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test
Air discharge: +25kV
Contact discharge: +20kV
— IEC61000-4-5 (Lightning) 4.5A (8/20
s)- IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)




Số phần tương tự - RCLAMP3328P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
RCLAMP3328P SEMTECH-RCLAMP3328P Datasheet
328Kb / 9P
Low Capacitance RClamp짰 8-Line ESD Protection
RClamp3328P.TNT SEMTECH-RClamp3328P.TNT Datasheet
328Kb / 9P
Low Capacitance RClamp짰 8-Line ESD Protection
RClamp3328P.TZT SEMTECH-RClamp3328P.TZT Datasheet
328Kb / 9P
Low Capacitance RClamp짰 8-Line ESD Protection
More results


Mô tả tương tự - RCLAMP3328P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Applied Power Microelec...
AR0502S1 APMICRO-AR0502S1 Datasheet
766Kb / 5P
2-Line Ultra-Low Capacitance TVS Diode Array
AR0502S5 APMICRO-AR0502S5 Datasheet
798Kb / 5P
2-Line Ultra Low Capacitance TVS Diode Array
AR0506PA APMICRO-AR0506PA Datasheet
580Kb / 5P
6-Line Ultra Low Capacitance TVS Diode Array
AR0524P5 APMICRO-AR0524P5 Datasheet
924Kb / 11P
4-Line Ultra Low Capacitance TVS Diode Array
logo
Shanghai Leiditech Elec...
ULC3344P8 LEIDITECH-ULC3344P8 Datasheet
2Mb / 5P
8- Line Ultra Low Capacitance TVS Diode Array
ULC0524S LEIDITECH-ULC0524S Datasheet
1Mb / 9P
4-Line Ultra Low Capacitance TVS Diode Array
RCLAMP3382P LEIDITECH-RCLAMP3382P Datasheet
2Mb / 5P
2-Line Ultra Low Capacitance TVS Diode Array
Rev : 01.06.2018
RCLAMP0522P LEIDITECH-RCLAMP0522P Datasheet
1Mb / 4P
2-Line Ultra Low Capacitance TVS Diode Array
Rev : 01.06.2018
TPD4S009DCKR LEIDITECH-TPD4S009DCKR Datasheet
415Kb / 3P
4-Line Ultra Low Capacitance TVS Diode Array
Rev : 01.06.2014
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPESD7538P TECHPUBLIC-TPESD7538P Datasheet
964Kb / 4P
8-Line Ultra Low Capacitance TVS Diode Array
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com