công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDSOD323-T12SC bảng dữ liệu (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

CDSOD323-T12SC Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
tên linh kiện CDSOD323-T12SC
tải về  CDSOD323-T12SC tải về
kích thước tập tin   2082.5 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Trang chủ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện _1-Line Bi-directional ESD DIODE

CDSOD323-T12SC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CDSOD323-T12SC Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

tên linh kiện CDSOD323-T12SC
tải về  CDSOD323-T12SC Click to download

kích thước tập tin   2082.5 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Trang chủ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện _1-Line Bi-directional ESD DIODE

CDSOD323-T12SC bảng dữ liệu (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


CDSOD323-T12SC Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
« Low operating voltage: 12
Ultra low capacitance: 8pF (Typ)
Ultra low leakage: nA level
» Low clamping voltage
« —IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test
Air discharge: £30kV
Contact discharge: +30kV
~IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
~IEC61000-4-5 (Lightning) 8A (8/20ps)
« 2-pin leadless package
These are Pb-Free Devices
o Response Time is Typically < 1 ns




Số phần tương tự - CDSOD323-T12SC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bourns Electronic Solut...
CDSOD323-T12SC BOURNS-CDSOD323-T12SC Datasheet
272Kb / 4P
CDSOD323-TxxSC - TVS Diode Series
More results


Mô tả tương tự - CDSOD323-T12SC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
PJSD03LCFN2 PANJIT-PJSD03LCFN2 Datasheet
64Kb / 3P
BI-DIRECTIONAL ESD PROTECTION DIODE
logo
Union Semiconductor, In...
UM5052DA UNIONSEMI-UM5052DA Datasheet
124Kb / 5P
Single Line Bi-directional ESD Protection Diode Array
UM5052DA UNIONSEMI-UM5052DA_16 Datasheet
154Kb / 5P
Single Line Bi-directional ESD Protection Diode Array
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
ESD5VLC1 FUTUREWAFER-ESD5VLC1 Datasheet
574Kb / 1P
Bi-directional ESD diode
FM-05VC1 FUTUREWAFER-FM-05VC1 Datasheet
477Kb / 1P
Bi-directional ESD diode
logo
Applied Power Microelec...
AU2521P0 APMICRO-AU2521P0 Datasheet
688Kb / 4P
1-Line Bi-directional 2.5V ESD Protection Diode
AU2521P1 APMICRO-AU2521P1 Datasheet
643Kb / 4P
1-Line Bi-directional 2.5V ESD Protection Diode
AU3321P1 APMICRO-AU3321P1 Datasheet
1Mb / 4P
1-Line Bi-directional 3.3V ESD Protection Diode
logo
Shanghai Leiditech Elec...
PCLAMP0511ZV LEIDITECH-PCLAMP0511ZV Datasheet
1Mb / 4P
1-Line Bi-directional ESD Diode
Rev 2.0 : 10.07.2021
UCLAMP5501ZV LEIDITECH-UCLAMP5501ZV Datasheet
1Mb / 4P
1-Line Bi-directional ESD Diode
Rev 2.0 : 10.07.2021
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com