công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1344923 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1344923 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1344923
tải về  1344923 tải về
kích thước tập tin   537.13 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - PCB connector

1344923 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1344923 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1344923
tải về  1344923 Click to download

kích thước tập tin   537.13 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - PCB connector

1344923 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1344923 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: light gray, nominal current: 8 A, rated
voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials:
6, number of rows: 2, number of positions: 6, number of connections: 6, product range: HSCPSP
1,5-.., pitch: 3.45 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB
connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: HSC 1,5, locking: without,
mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Color of the spring levers:
black, blue, red / black, blue, red




Số phần tương tự - 1344923

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
1344926 ETC2-1344926 Datasheet
100Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) TC conductors, Datalene insulation
More results


Mô tả tương tự - 1344923

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
0002062101 MOLEX1-0002062101 Datasheet
146Kb / 3P
1.57mm (.062") Diameter, Standard .062" Pin and Socket Crimp Terminal
0039000337 MOLEX3-0039000337 Datasheet
97Kb / 3P
1.57mm (.062") Diameter, Standard .062" Pin and Socket Crimp Terminal
0039000336 MOLEX3-0039000336 Datasheet
97Kb / 3P
1.57mm (.062") Diameter, Standard .062" Pin and Socket Crimp Terminal
logo
Tyco Electronics
66104-9 MACOM-66104-9 Datasheet
166Kb / 1P
SOCKET ASSEMBLY, 062 TYPE
logo
Molex Electronics Ltd.
0797582025 MOLEX1-0797582025 Datasheet
43Kb / 1P
Pre-Crimped Lead .062" Male-to-.062" Male, 150mm, 22 AWG
logo
Amphenol Corporation
1521-60051 AMPHENOL-1521-60051 Datasheet
80Kb / 1P
SVK JACK PCB MOUNT 횠.012 PIN FOR .062" PCB
logo
PHOENIX CONTACT
2202606 PHOENIX-2202606 Datasheet
114Kb / 8P
Printed-circuit board connector - HSCP-SP2,5-1UTT-62/62-7035
09/12/2020
logo
Amphenol SV Microwave
1521-00010 SVMICROWAVE-1521-00010 Datasheet
93Kb / 1P
STR. F. 2.92mm BLKHD PCB EDGE LAUNCH CONNECTOR, .062" PCB
REV.A 04/22
1621-00003 SVMICROWAVE-1621-00003 Datasheet
96Kb / 1P
STR. F. 2.4mm BLKHD EDGE LAUNCH CONNECTOR, .062" PCB
REV.A 04/22
2921-00058 SVMICROWAVE-2921-00058 Datasheet
94Kb / 1P
STR. F. SMA BLKHD PCB EDGE LAUNCH CONNECTOR .062" PCB
REV.A 04/22
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com