công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPSL01 bảng dữ liệu (PDF) - Timeguard

TPSL01 Datasheet PDF - Timeguard
tên linh kiện TPSL01
tải về  TPSL01 tải về
kích thước tập tin   605.65 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TIMEGUARD [Timeguard]
Trang chủ  https://www.timeguard.com/
Logo TIMEGUARD - Timeguard
Giải thích chi tiết về linh kiện Outdoor Single Gang Switch

TPSL01 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TPSL01 Datasheet PDF - Timeguard

tên linh kiện TPSL01
tải về  TPSL01 Click to download

kích thước tập tin   605.65 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  TIMEGUARD [Timeguard]
Trang chủ  https://www.timeguard.com/
Logo TIMEGUARD - Timeguard
Giải thích chi tiết về linh kiện Outdoor Single Gang Switch

TPSL01 bảng dữ liệu (HTML) - Timeguard


TPSL01 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features & Benefits
Single gang
2 way switching
2 x earth terminals in back box
IP55 weatherproof rating
Impact resistant housing
5 × 20mm cable entries (bottom entry supplied with cut to size grommet




Số phần tương tự - TPSL01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Timeguard
TPSL02 TIMEGUARD-TPSL02 Datasheet
595Kb / 2P
Outdoor Twin Gang Switch
14/02/2025
TPSL03 TIMEGUARD-TPSL03 Datasheet
605Kb / 2P
Outdoor Single Gang Bell Push
14/02/2025
TPSL04 TIMEGUARD-TPSL04 Datasheet
605Kb / 2P
Outdoor Single Gang 20A DP Switch
14/02/2025
More results


Mô tả tương tự - TPSL01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
AX101746 ETC2-AX101746 Datasheet
98Kb / 3P
Faceplates and Panels - MediaFlex Plate, Single gang
AX101747 ETC2-AX101747 Datasheet
99Kb / 3P
Faceplates and Panels - MediaFlex Plate, Single gang
AX101436 ETC2-AX101436 Datasheet
99Kb / 2P
Interface Plates 4 Port Single Gang Flush
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N080-SMB1-WH TRIPPLITE-N080-SMB1-WH Datasheet
500Kb / 2P
Single-Gang Surface-Mount Junction Box, White
N042D-100-WH TRIPPLITE-N042D-100-WH Datasheet
153Kb / 2P
Single-Gang Faceplate, Decora Style - Vertical, White
logo
PANDUIT CORP.
NK4FIWY PANDUIT-NK4FIWY Datasheet
124Kb / 1P
NETKEY 4 POSITION SINGLE GANG FACEPLATE WITH LABEL
logo
Molex Electronics Ltd.
1301280150 MOLEX-1301280150 Datasheet
151Kb / 1P
FD BOX, SINGLE GANG FOR WATERTITE PRODUCTS
2013/11/08
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N042U-WF1-1 TRIPPLITE-N042U-WF1-1 Datasheet
37Kb / 2P
Single-Gang UK-Style Gang Frame for Insert Modules, Hidden Screws, White
N042U-WF1-2 TRIPPLITE-N042U-WF1-2 Datasheet
36Kb / 2P
Single-Gang UK-Style Gang Frame for Insert Modules, White
N042E-WF1 TRIPPLITE-N042E-WF1 Datasheet
38Kb / 2P
Single-Gang European-Style Gang Frame for Insert Modules, White
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com