công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1380314 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1380314 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1380314
tải về  1380314 tải về
kích thước tập tin   295.32 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - PCB terminal block

1380314 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1380314 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1380314
tải về  1380314 Click to download

kích thước tập tin   295.32 Kbytes
Page   8 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - PCB terminal block

1380314 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1380314 Thông tin chi tiết sản phẩm

Printed circuit board terminal, nominal current: 24 A, rated voltage (III/2): 300 V, nominal cross
section: 2.5 mm2, number of potentials: 4, number of rows: 1, number of positions per row: 4,
product range: ICC..-TS2,5/..L5,0, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with
tension sleeve, screw head form: H1L Slotted Phillips recess, mounting: Wave soldering,
conductor/PCB connection direction: 0 °, color: blue, Pin layout: Linear pinning, number of solder
pins per potential: 1, type of packaging: packed in cardboard. Product with pin output on left side




Số phần tương tự - 1380314

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1380310 PHOENIX-1380310 Datasheet
293Kb / 8P
ICC20-TS2,5/3L5,0-5015 - PCB terminal block
1380311 PHOENIX-1380311 Datasheet
293Kb / 8P
ICC20-TS2,5/3R5,0-5015 - PCB terminal block
1380312 PHOENIX-1380312 Datasheet
290Kb / 8P
ICC20-TS1,5/4L3,5-5015 - PCB terminal block
1380313 PHOENIX-1380313 Datasheet
290Kb / 8P
ICC20-TS1,5/4R3,5-5015 - PCB terminal block
1380315 PHOENIX-1380315 Datasheet
294Kb / 8P
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - PCB terminal block
More results


Mô tả tương tự - 1380314

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adam Technologies, Inc.
EB15-XX-C-180 ADAM-TECH-EB15-XX-C-180 Datasheet
72Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EB50-A-XX-B-BK ADAM-TECH-EB50-A-XX-B-BK Datasheet
73Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EB105-XX-H ADAM-TECH-EB105-XX-H Datasheet
72Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EB106-XX-D-BK ADAM-TECH-EB106-XX-D-BK Datasheet
72Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EBI-XX-G ADAM-TECH-EBI-XX-G Datasheet
74Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EBI-XX-RA-G ADAM-TECH-EBI-XX-RA-G Datasheet
69Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
logo
PHOENIX CONTACT
2203902 PHOENIX-2203902 Datasheet
110Kb / 3P
Feed-through header - ICC25-H/4L5,0-7035
1701023 PHOENIX-1701023 Datasheet
94Kb / 6P
PCB terminal block - KDS
1706028 PHOENIX-1706028 Datasheet
133Kb / 6P
PCB terminal block - GKDS
1072486 PHOENIX-1072486 Datasheet
109Kb / 5P
Feed-through header - ICC25-H/4L5,0-9005
10/28/2020
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com