công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

49616A bảng dữ liệu (PDF) - Belden Inc.

49616A Datasheet PDF - Belden Inc.
tên linh kiện 49616A
tải về  49616A tải về
kích thước tập tin   184.37 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện D-Subminiature Assembly, 10 ft, (25) 24 AWG (7x32) TC, S-R PVC/PVC

49616A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
49616A Datasheet PDF - Belden Inc.

tên linh kiện 49616A
tải về  49616A Click to download

kích thước tập tin   184.37 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện D-Subminiature Assembly, 10 ft, (25) 24 AWG (7x32) TC, S-R PVC/PVC

49616A bảng dữ liệu (HTML) - Belden Inc.


49616A Thông tin chi tiết sản phẩm

Product Description
Twenty-five 24 AWG stranded (7x32) tinned copper conductors, S-R PVC insulation, Beldfoil® plus tinned copper braid shield, PVC jacket, ten foot length




Số phần tương tự - 49616A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
49616-0715 MOLEX-49616-0715 Datasheet
151Kb / 1P
HSAUTOLINK R/A HEADER TYPE-B
logo
Theben AG
4961614 THEBEN-4961614 Datasheet
184Kb / 1P
KNX Binary inputs
23/11/2024
4961615 THEBEN-4961615 Datasheet
567Kb / 2P
KNX Flush-mounted actuators
11/02/2025
logo
List of Unclassifed Man...
4961620000 ETC2-4961620000 Datasheet
2Mb / 164P
We are Dedicated to Achieving Customer Satisfaction Through Continuous Improvement
4961660000 ETC2-4961660000 Datasheet
2Mb / 164P
We are Dedicated to Achieving Customer Satisfaction Through Continuous Improvement
More results


Mô tả tương tự - 49616A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
1344179 ETC2-1344179 Datasheet
99Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) TC conductors, semi-rigid PVC insulation
1344190 ETC2-1344190 Datasheet
99Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) TC conductors, semi-rigid PVC insulation
1344844 ETC2-1344844 Datasheet
99Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) TC conductors, semi-rigid PVC insulation
1344904 ETC2-1344904 Datasheet
99Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) TC conductors, semi-rigid PVC insulation
1345955 ETC2-1345955 Datasheet
99Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) TC conductors, semi-rigid PVC insulation
1345978 ETC2-1345978 Datasheet
99Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) TC conductors, semi-rigid PVC insulation
1346233 ETC2-1346233 Datasheet
99Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) TC conductors, semi-rigid PVC insulation
31379 ETC2-31379 Datasheet
29Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) TC conductors, semi-rigid PVC insulation
1346703 ETC2-1346703 Datasheet
99Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) TC conductors, semi-rigid PVC insulation
1346980 ETC2-1346980 Datasheet
99Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) TC conductors, semi-rigid PVC insulation
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com