công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LFCP1FD24-094SBA bảng dữ liệu (PDF) - Littelfuse

LFCP1FD24-094SBA Datasheet PDF - Littelfuse
tên linh kiện LFCP1FD24-094SBA
tải về  LFCP1FD24-094SBA tải về
kích thước tập tin   365.77 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện LFCP SERIES FUSED COORDINATION PANEL

LFCP1FD24-094SBA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
LFCP1FD24-094SBA Datasheet PDF - Littelfuse

tên linh kiện LFCP1FD24-094SBA
tải về  LFCP1FD24-094SBA Click to download

kích thước tập tin   365.77 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Giải thích chi tiết về linh kiện LFCP SERIES FUSED COORDINATION PANEL

LFCP1FD24-094SBA bảng dữ liệu (HTML) - Littelfuse


LFCP1FD24-094SBA Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The Littelfuse LFCP series fused coordination panel is a compact
fusible and easily configurable pre-engineered panel for circuits
requiring selective coordination. Rated up to 600 V ac, this
coordination panel saves time and money, plus increases safety,
by minimizing system downtime.
The advanced LFCP series is available with 200 kA SCCR rating
using Class CC and J fuses and can be used on branch and feeder/
service entrance circuits.
Features/Benefits
Meets NEC selective coordination code requirements
Main lug only or main fused disconnect options available
Class CC fuse holders have built-in open-circuit indication
35 A–200 A Class J fuses are available with open-circuit
indication
Uses standard disconnects and Class CC and J fuses
Feed-through lugs available
Neutral options are configurable for service entrance
Ground options can be field isolated
Copper bus standard
Surface mount
Available in standard 20” width enclosure for easy
installation
Door-in-door construction standard
NEMA 1 indoor enclosure




Số phần tương tự - LFCP1FD24-094SBA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
LFCPH100145-10 SYNERGY-LFCPH100145-10 Datasheet
500Kb / 8P
PARALLEL ADDRESSABLE SYNTHESIZER
LFCPH181254-10 SYNERGY-LFCPH181254-10 Datasheet
565Kb / 8P
Parallel addressable SYNTHESIZER
logo
Lattice Semiconductor
LFCPNX LATTICE-LFCPNX Datasheet
4Mb / 185P
CertusPro-NX Family
December 2022
LFCPNX-100-7ABG-256A LATTICE-LFCPNX-100-7ABG-256A Datasheet
4Mb / 185P
CertusPro-NX Family
December 2022
LFCPNX-100-7ABG-256C LATTICE-LFCPNX-100-7ABG-256C Datasheet
4Mb / 185P
CertusPro-NX Family
December 2022
More results


Mô tả tương tự - LFCP1FD24-094SBA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cooper Bussmann, Inc.
EP2M23012GCC COOPER-EP2M23012GCC Datasheet
136Kb / 2P
Coordination Module
logo
JDS Uniphase Corporatio...
AFF-1130 JDSU-AFF-1130 Datasheet
116Kb / 4P
Attenuator, Fused Fiber
logo
OPLINK Communications I...
SWDM531SP OPLINK-SWDM531SP Datasheet
284Kb / 2P
Fused Single-Mode WDM
MMFC OPLINK-MMFC Datasheet
212Kb / 2P
Fused Fiber Coupler
SWDM54 OPLINK-SWDM54 Datasheet
284Kb / 2P
Fused Single-Mode WDM
logo
Kemet Corporation
T496C106M016ATE2K0 KEMET-T496C106M016ATE2K0 Datasheet
2Mb / 19P
Tantalum Surface Mount Capacitors ??Fused T496 Series Fused MnO2
logo
TEMEX
CFPX3000 TEMEX-CFPX3000 Datasheet
409Kb / 7P
A range of European Space Components Coordination (ESCC ) approved crystals
logo
Adam Technologies, Inc.
TDK-XX-FH ADAM-TECH-TDK-XX-FH Datasheet
157Kb / 1P
FUSED TERMINAL EURO STANDARD
TDK-XX-FH-1 ADAM-TECH-TDK-XX-FH-1 Datasheet
157Kb / 1P
FUSED TERMINAL EURO STANDARD
logo
List of Unclassifed Man...
B221-30F ETC1-B221-30F Datasheet
676Kb / 2P
Fused and non-fused HVAC disconnects
More results




Giới thiệu về Littelfuse


Littelfuse là một công ty Mỹ chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm bảo vệ và bảo vệ mạch.
Công ty được thành lập vào năm 1927 và có trụ sở tại Chicago, Illinois.
Littelfuse cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm cầu chì, thiết bị bảo vệ và điều khiển và các sản phẩm polymer.
Các sản phẩm của công ty được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như ô tô, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.
Littelfuse được biết đến với chuyên môn về công nghệ bảo vệ và kiểm soát mạch và khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Công ty có các hoạt động và cơ sở ở các quốc gia khác nhau trên thế giới và hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.
Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, Littelfuse cũng cung cấp các giải pháp cho thị trường Trung tâm Dữ liệu và Năng lượng Tái tạo.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com