công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBI5020 bảng dữ liệu (PDF) - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

MBI5020 Datasheet PDF - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd
tên linh kiện MBI5020
tải về  MBI5020 tải về
kích thước tập tin   782.77 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 16-Bit Constant Current LED Driver

MBI5020 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MBI5020 Datasheet PDF - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện MBI5020
tải về  MBI5020 Click to download

kích thước tập tin   782.77 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện 16-Bit Constant Current LED Driver

MBI5020 bảng dữ liệu (HTML) - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd


MBI5020 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
z 16 constant current output channels
z The constant current output value is not affected by the load voltage at the output end.
z Extremely accurate current output value
General difference value between channels: <±1.5% (typical value);
General difference between slices: <±3% (typical value).
z Using an external resistor, the current output value can be adjusted
z Fast output current response, OE (minimum): 40ns
(VDD= 3.3V)
z Constant current output range: 3~45 mA
z Up to 25MHz clock frequency
z With Schmitt trigger input device
z Working voltage: 3.3V/5V
z Package form: SSOP24-3(MBI5020S),
SSOP24-2(MBI5020SN), SOP24(MBI5020M)




Số phần tương tự - MBI5020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MBI5024 ETC1-MBI5024 Datasheet
263Kb / 18P
16 constant-current output channels Staggered delay of output
MBI5024GF ETC1-MBI5024GF Datasheet
263Kb / 18P
16 constant-current output channels Staggered delay of output
MBI5024GP ETC1-MBI5024GP Datasheet
263Kb / 18P
16 constant-current output channels Staggered delay of output
MBI5024GPA ETC1-MBI5024GPA Datasheet
263Kb / 18P
16 constant-current output channels Staggered delay of output
MBI5025 ETC2-MBI5025 Datasheet
277Kb / 13P
16-bit Constant Current LED Sink Driver
More results


Mô tả tương tự - MBI5020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
MBI5026 ETC-MBI5026 Datasheet
381Kb / 14P
16-bit Constant Current LED Sink Driver
logo
SamHop Microelectronics...
SM16706 SAMHOP-SM16706 Datasheet
153Kb / 15P
16-BIT CONSTANT CURRENT LED DRIVER
logo
Agamem Microelectronic ...
AA1726 AGAMEM-AA1726 Datasheet
38Kb / 1P
16-bit Constant Current LED Driver
logo
Silan Microelectronics ...
SD16729P SILAN-SD16729P Datasheet
874Kb / 13P
16-BIT CONSTANT CURRENT LED DRIVER
logo
Silicon Touch Technolog...
DM13A SITI-DM13A Datasheet
462Kb / 20P
16-bit Constant Current LED Driver
logo
Unisonic Technologies
L16B06 UTC-L16B06 Datasheet
339Kb / 13P
16-BIT CONSTANT CURRENT LED DRIVER
L16B06 UTC-L16B06_15 Datasheet
339Kb / 13P
16-BIT CONSTANT CURRENT LED DRIVER
L16B40 UTC-L16B40 Datasheet
245Kb / 7P
16-BIT CONSTANT CURRENT LED DRIVER
L16B06 UTC-L16B06_16 Datasheet
299Kb / 13P
16-BIT CONSTANT CURRENT LED DRIVER
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
FM6024 FUMAN-FM6024 Datasheet
755Kb / 13P
16-bit constant current LED driver IC
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com