công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3069672 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

3069672 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 3069672
tải về  3069672 tải về
kích thước tập tin   348.54 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện UTWE 6-2/19 - Test terminal stri

3069672 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
3069672 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3069672
tải về  3069672 Click to download

kích thước tập tin   348.54 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện UTWE 6-2/19 - Test terminal stri

3069672 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


3069672 Thông tin chi tiết sản phẩm

Test terminal strip, nom. voltage: 400 V, number of connections: 38, number of positions: 19,
connection method: Screw connection, 1 level, Rated cross section: 6 mm2, cross section: 0.2
mm2 - 10 mm2, mounting type: Panel mounting, color: gray




Số phần tương tự - 3069672

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3069673 PHOENIX-3069673 Datasheet
238Kb / 22P
Test terminal strip - UTWE 6-2/20
09/12/2020
3069675 PHOENIX-3069675 Datasheet
183Kb / 4P
FBP-2/F19 - Blind plug
3069676 PHOENIX-3069676 Datasheet
183Kb / 4P
FBP-2/G19 - Blind plug
3069677 PHOENIX-3069677 Datasheet
183Kb / 4P
FBP-2/H19 - Blind plug
3069678 PHOENIX-3069678 Datasheet
183Kb / 4P
FBP-2/I19 - Blind plug
More results


Mô tả tương tự - 3069672

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3969927 PHOENIX-3969927 Datasheet
94Kb / 6P
Test terminal strip - RSCWE 6-3/12
3969958 PHOENIX-3969958 Datasheet
81Kb / 4P
Test terminal strip - RSCWE 6-3/19
3026285 PHOENIX-3026285 Datasheet
118Kb / 8P
Test disconnect terminal block - UGSK 6
3029952 PHOENIX-3029952 Datasheet
66Kb / 5P
Test disconnect terminal block - SRTK 6
3029965 PHOENIX-3029965 Datasheet
68Kb / 6P
Test disconnect terminal block - SGSK 6
3035700 PHOENIX-3035700 Datasheet
219Kb / 13P
Test disconnect terminal block - STME 6
3212170 PHOENIX-3212170 Datasheet
285Kb / 24P
Test disconnect terminal block - PTME 6
3069673 PHOENIX-3069673 Datasheet
238Kb / 22P
Test terminal strip - UTWE 6-2/20
09/12/2020
logo
WAGO Kontakttechnik Gmb...
2006-1601 WAGO-2006-1601 Datasheet
817Kb / 15P
2-conductor through terminal block; 6 mm짼; with test option
24.11.2021
2006-8601 WAGO-2006-8601 Datasheet
600Kb / 14P
2-conductor through terminal block; 6 mm짼; with test option
24.11.2021
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com