công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPMCP6004T-E_SL bảng dữ liệu (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

TPMCP6004T-E_SL Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
tên linh kiện TPMCP6004T-E_SL
tải về  TPMCP6004T-E_SL tải về
kích thước tập tin   3591.7 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Trang chủ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện 1MHz, Low Power, CMOS, Rail toRail Operational Amplifier

TPMCP6004T-E_SL Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TPMCP6004T-E_SL Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

tên linh kiện TPMCP6004T-E_SL
tải về  TPMCP6004T-E_SL Click to download

kích thước tập tin   3591.7 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
Trang chủ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
Giải thích chi tiết về linh kiện 1MHz, Low Power, CMOS, Rail toRail Operational Amplifier

TPMCP6004T-E_SL bảng dữ liệu (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


TPMCP6004T-E_SL Thông tin chi tiết sản phẩm

Features

« General Purpose, Low Cost

' Gain Bandwidth Product: 1MHz

« Low Input Bias Current: 10pA (Typ.)

o Low Offset Voltage: 5mV (Max.)

o Quiescent Current: 504A per Amplifier (Typ.)
« Unity Gain Stable

o Rail-to-Rail Input and Output

« Supply Voltage Range: 2.1V to 5.5V

o Operating Temperature: -40°C ~ +125°C
o Type Package:SOP-14
Applications

» Temperature Sensors
Battery-Powered Instruments

' Smoke/Gas/Environment Sensors

« Medical Equipment

» Portable Instruments and Mobile Device
Active Filters

Piezo Electrical Transducer Amplifier
Sensor Interface

o Handheld Test Equipment




Số phần tương tự - TPMCP6004T-E_SL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPMCP6004T-E/ST TECHPUBLIC-TPMCP6004T-E/ST Datasheet
3Mb / 6P
1MHz, Low Power, CMOS, Rail toRail Operational Amplifier
TPMCP6004T-E_ST TECHPUBLIC-TPMCP6004T-E_ST Datasheet
3Mb / 6P
1MHz, Low Power, CMOS, Rail toRail Operational Amplifier
More results


Mô tả tương tự - TPMCP6004T-E_SL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-CMOS Corporation
EC5721 E-CMOS-EC5721 Datasheet
851Kb / 13P
1MHz, Low Power, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifier
EC5724 E-CMOS-EC5724 Datasheet
863Kb / 12P
1MHz, Low Power, CMOS, Rail-to-Rail Quad Operational Amplifier
EC5741 E-CMOS-EC5741 Datasheet
858Kb / 15P
Super Low Power, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifier
EC5758 E-CMOS-EC5758 Datasheet
812Kb / 12P
1MHz, Low Power, CMOS, EMI Hardened, Rail-to-Rail Dual Operational Amplifier
EC5759 E-CMOS-EC5759 Datasheet
809Kb / 12P
1MHz, Low Power, CMOS, Rail-to-Rail Dual Operational Amplifier
EC5821 E-CMOS-EC5821 Datasheet
343Kb / 11P
10MHz, Low Power, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifier
ECV321 E-CMOS-ECV321 Datasheet
490Kb / 13P
1MHz, 1.8V, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifier
ECV358 E-CMOS-ECV358 Datasheet
798Kb / 13P
1MHz, 1.8V, CMOS, Rail-to-Rail Dual Operational Amplifier
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPMCP6022T-ISN TECHPUBLIC-TPMCP6022T-ISN Datasheet
3Mb / 5P
10MHz, Low Power, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifier
2021.6.15
TPNCS20082DMR2G TECHPUBLIC-TPNCS20082DMR2G Datasheet
3Mb / 13P
1MHz,Low Power,1.8V,CMOS, Rail toRail Dual Operational Amplifier
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com